データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LC-FSLC-S090M-G1-0406A データシート(PDF) 2 Page - Hitachi Metals, Ltd

部品番号 LC-FSLC-S090M-G1-0406A
部品情報  2012 Size 869/915 MHz Chip Multilayer Coupler
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI-METALS [Hitachi Metals, Ltd]
ホームページ  http://www.hitachi-metals.co.jp/e
Logo HITACHI-METALS - Hitachi Metals, Ltd

LC-FSLC-S090M-G1-0406A データシート(HTML) 2 Page - Hitachi Metals, Ltd

  LC-FSLC-S090M-G1-0406A Datasheet HTML 1Page - Hitachi Metals, Ltd LC-FSLC-S090M-G1-0406A Datasheet HTML 2Page - Hitachi Metals, Ltd LC-FSLC-S090M-G1-0406A Datasheet HTML 3Page - Hitachi Metals, Ltd LC-FSLC-S090M-G1-0406A Datasheet HTML 4Page - Hitachi Metals, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Equivalent Circuits
Shape & Size
Specifications
Part Name: FSLC-S090M-G1
1
4
6
1.25
1.0
2
4
6
unit(mm)
3
5
1
3
2,5 : Ground
3 : Isolation Port
1 : In
6 : Coupling Port
4 : Out
LC-FSLC-S090M-G1-0406A
All the technical data and information contained
herein are subject to change without notice.
Frequency
Range
Coupling
Insertion
Loss
Isolation
Return Loss
Handling
Power
Temperature
Range
869-915MHz
19.0 +/- 1.5dB
0.3dB Max.
(0.15dB Typ.)
27dB Typ.
17dB Min.
(25dB Typ.)
1W Max.
(CW)
-35 to +85
deg.C


同様の部品番号 - LC-FSLC-S090M-G1-0406A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Metals, Ltd
LC-FSLC-S090M-A1-0406A HITACHI-METALS-LC-FSLC-S090M-A1-0406A Datasheet
42Kb / 4P
   2012 Size 800/850 MHz Chip Multilayer Coupler
LC-FSLC-S090M-P1-0406A HITACHI-METALS-LC-FSLC-S090M-P1-0406A Datasheet
42Kb / 4P
   2012 Size 925/960 MHz
More results

同様の説明 - LC-FSLC-S090M-G1-0406A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Metals, Ltd
FSLC-S090S-G HITACHI-METALS-FSLC-S090S-G Datasheet
55Kb / 4P
   2012 Size 869/915 MHz Chip Multilayer Coupler
FSLC-S090T-G HITACHI-METALS-FSLC-S090T-G Datasheet
55Kb / 4P
   2012 Size 869/915 MHz Chip Multilayer Coupler
FSLC-S170E HITACHI-METALS-FSLC-S170E Datasheet
85Kb / 3P
   2012 Size Chip Multilayer Coupler
FSLC-S090S-A HITACHI-METALS-FSLC-S090S-A Datasheet
43Kb / 4P
   2012 Size 800/850 MHz Chip Multilayer Coupler
FSLC-S090T-A HITACHI-METALS-FSLC-S090T-A Datasheet
55Kb / 4P
   2012 Size 800/850 MHz Chip Multilayer Coupler
FSLC-S170N HITACHI-METALS-FSLC-S170N Datasheet
44Kb / 3P
   2012 Size Chip Multilayer Coupler
FSLC-S090T-P HITACHI-METALS-FSLC-S090T-P Datasheet
55Kb / 4P
   2012 Size 925/960 MHz Chip Multilayer Coupler
FSLC-S190N HITACHI-METALS-FSLC-S190N Datasheet
42Kb / 4P
   2012 Size 1850/1910 MHz Chip Multilayer Coupler
FSLC-S190E HITACHI-METALS-FSLC-S190E Datasheet
42Kb / 4P
   2012 Size 1850/1910 MHz Chip Multilayer Coupler
FSLC-S090M-A1 HITACHI-METALS-FSLC-S090M-A1 Datasheet
42Kb / 4P
   2012 Size 800/850 MHz Chip Multilayer Coupler
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com