データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

F0100106B データシート(PDF) 8 Page - Eudyna Devices Inc

部品番号 F0100106B
部品情報  3.3 V / 156 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
ホームページ  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc

F0100106B データシート(HTML) 8 Page - Eudyna Devices Inc

Back Button F0100106B Datasheet HTML 2Page - Eudyna Devices Inc F0100106B Datasheet HTML 3Page - Eudyna Devices Inc F0100106B Datasheet HTML 4Page - Eudyna Devices Inc F0100106B Datasheet HTML 5Page - Eudyna Devices Inc F0100106B Datasheet HTML 6Page - Eudyna Devices Inc F0100106B Datasheet HTML 7Page - Eudyna Devices Inc F0100106B Datasheet HTML 8Page - Eudyna Devices Inc F0100106B Datasheet HTML 9Page - Eudyna Devices Inc F0100106B Datasheet HTML 10Page - Eudyna Devices Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
3.3 V / 156 Mb/s Transimpedance Amplifier
F0100106B
Typical Bit Error Rate
PRBS 223-1, T
a=25 °C, VDD=3.3 V, VSS=GND, RL=50 Ω
Optical Input Power (dBm)
10
-3
10
-4
10
-5
10
-6
10
-7
10
-8
10
-9
10
-10
10
-11
10
-12
-42
-40
-38
-36
-34
-32
25 °C/3.0V
25 °C/3.3V
25 °C/3.6V


同様の部品番号 - F0100106B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Eudyna Devices Inc
F0100109B EUDYNA-F0100109B Datasheet
461Kb / 10P
   3.3 V /5V 156 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
More results

同様の説明 - F0100106B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Eudyna Devices Inc
F0100109B EUDYNA-F0100109B Datasheet
461Kb / 10P
   3.3 V /5V 156 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100208B EUDYNA-F0100208B Datasheet
466Kb / 10P
   3.3 V / 622 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100209B EUDYNA-F0100209B Datasheet
443Kb / 6P
   3.3 V /5V 622 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100505B EUDYNA-F0100505B Datasheet
564Kb / 12P
   3.3 V /5V 2.5 Gb/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
logo
SiGe Semiconductor, Inc...
SE1000W SIGE-SE1000W Datasheet
114Kb / 9P
   LightChargerTM155 Mb/s Transimpedance Amplifier Final
logo
Eudyna Devices Inc
F0100612B EUDYNA-F0100612B Datasheet
173Kb / 7P
   10Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100613B EUDYNA-F0100613B Datasheet
208Kb / 7P
   10Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
logo
SiGe Semiconductor, Inc...
SE1010W SIGE-SE1010W Datasheet
114Kb / 9P
   LightChargerTM 622 Mb/s Transimpedance Amplifier Final
logo
Eudyna Devices Inc
F0100604B EUDYNA-F0100604B Datasheet
1Mb / 9P
   10 Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100406B EUDYNA-F0100406B Datasheet
276Kb / 10P
   3.3V 1.25Gbit/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com