データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TSC87C52-12CAR データシート(PDF) 3 Page - TEMIC Semiconductors

部品番号 TSC87C52-12CAR
部品情報  CMOS 0 to 33 MHz Programmable 8-bit Microcontroller
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TEMIC [TEMIC Semiconductors]
ホームページ  http://www.temic.de
Logo TEMIC - TEMIC Semiconductors

TSC87C52-12CAR データシート(HTML) 3 Page - TEMIC Semiconductors

  TSC87C52-12CAR Datasheet HTML 1Page - TEMIC Semiconductors TSC87C52-12CAR Datasheet HTML 2Page - TEMIC Semiconductors TSC87C52-12CAR Datasheet HTML 3Page - TEMIC Semiconductors TSC87C52-12CAR Datasheet HTML 4Page - TEMIC Semiconductors TSC87C52-12CAR Datasheet HTML 5Page - TEMIC Semiconductors TSC87C52-12CAR Datasheet HTML 6Page - TEMIC Semiconductors TSC87C52-12CAR Datasheet HTML 7Page - TEMIC Semiconductors TSC87C52-12CAR Datasheet HTML 8Page - TEMIC Semiconductors TSC87C52-12CAR Datasheet HTML 9Page - TEMIC Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 24 page
background image
TSC87C52
3
MATRA MHS
Rev. C – 10 Sept 1997
Preliminary
Pin Configuration
P1.0/T2
P1.1/T2EX
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
RST
P3.0/RxD
P3.1/TxD
P3.2/INT0
P3.3/INT1
P3.4/T0
P3.5/T1
P3.6/WR
P3.7/RD
XTAL2
XTAL1
VSS
39
PLCC/CQPJ
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
13
18 19
23
22
21
20
26
25
24
27 28
5
4
3
2
1
6
44 43 42 41 40
P0.4/AD4
P0.6/AD6
P0.5/AD5
P0.7/AD7
ALE/PROG
PSEN
EA/VPP
Reserved
P2.7/A15
P2.5/A13
P2.6/A14
33
Flat Pack
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
7
12 13
17
16
15
14
20
19
18
21 22
43 42 41 40 39
44
38 37 36 35 34
P0.4/AD4
P0.6/AD6
P0.5/AD5
P0.7/AD7
ALE/PROG
PSEN
EA/VPP
Reserved
P2.7/A15
P2.5/A13
P2.6/A14
P1.5
P1.6
P1.7
RST
P3.0/RxD
Reserved
P3.1/TxD
P3.2/INT0
P3.3/INT1
P3.4/T0
P3.5/T1
P1.5
P1.6
P1.7
RST
P3.0/RxD
Reserved
P3.1/TxD
P3.2/INT0
P3.3/INT1
P3.4/T0
P3.5/T1
VCC
P0.0
P0.1
P0.2
P0.3
P0.4
P0.5
P0.6
P0.7
EA/VPP
ALE/PROG
PSEN
P2.7
P2.6
P2.5
P2.4
P2.3
P2.2
P2.1
P2.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
DIP
Figure 2 TSC87C52 pin configuration
Do not connect Reserved pins.


同様の部品番号 - TSC87C52-12CAR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TEMIC Semiconductors
TSC87C52-12CA TEMIC-TSC87C52-12CA Datasheet
54Kb / 6P
   Introduction to TSC87C51/C52 OTP Microcontrollers
More results

同様の説明 - TSC87C52-12CAR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TEMIC Semiconductors
TSC87C51 TEMIC-TSC87C51 Datasheet
157Kb / 23P
   CMOS 0 to 33 MHz Programmable 8-bit Microcontroller
TSC87C51 TEMIC-TSC87C51 Datasheet
170Kb / 22P
   CMOS 0 to 25 MHz Programmable 8-bit Microcontroller
logo
ATMEL Corporation
T89C51RD2 ATMEL-T89C51RD2_03 Datasheet
1Mb / 104P
   0 to 40 MHz Flash Programmable 8-bit Microcontroller
logo
TEMIC Semiconductors
TS80C32X2 TEMIC-TS80C32X2 Datasheet
286Kb / 56P
   8-bit CMOS Microcontroller 0-60 MHz
TS80C52X2 TEMIC-TS80C52X2 Datasheet
626Kb / 54P
   8-bit CMOS Microcontroller 0-60 MHz
TS80C54X2 TEMIC-TS80C54X2 Datasheet
288Kb / 58P
   8-bit CMOS Microcontroller 0-60 MHz
TS80C31X2 TEMIC-TS80C31X2 Datasheet
484Kb / 40P
   8-bit CMOS Microcontroller 0-60 MHz
80C154 TEMIC-80C154 Datasheet
242Kb / 24P
   CMOS 0 to 36 MHz Single Chip 8-bit Microcontroller
80C32 TEMIC-80C32 Datasheet
229Kb / 20P
   CMOS 0 to 44 MHz Single-chip 8 Bit Microcontroller
TSC80C31 TEMIC-TSC80C31 Datasheet
205Kb / 19P
   CMOS 0 to 44 MHz Single-Chip 8 Bit Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com