データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FMM5051VU データシート(PDF) 2 Page - Eudyna Devices Inc

部品番号 FMM5051VU
部品情報  Ku band Power Amplifier MMIC
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
ホームページ  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc

FMM5051VU データシート(HTML) 2 Page - Eudyna Devices Inc

  FMM5051VU Datasheet HTML 1Page - Eudyna Devices Inc FMM5051VU Datasheet HTML 2Page - Eudyna Devices Inc FMM5051VU Datasheet HTML 3Page - Eudyna Devices Inc FMM5051VU Datasheet HTML 4Page - Eudyna Devices Inc FMM5051VU Datasheet HTML 5Page - Eudyna Devices Inc FMM5051VU Datasheet HTML 6Page - Eudyna Devices Inc FMM5051VU Datasheet HTML 7Page - Eudyna Devices Inc FMM5051VU Datasheet HTML 8Page - Eudyna Devices Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
18
20
22
24
26
28
30
32
34
13.25
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
Frequency [ GHz ]
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
-14 -12 -10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
Input Power [ dBm ]
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
OUTPUT POWER, DRAIN CURRENT vs. INPUT POWER
2
OUTPUT POWER vs. FREQUENCY
Pin=-10dBm
Pin=-8dBm
Pin=-6dBm
Pin=-4dBm
Pin=-2dBm
Pin=4dBm
P1dB
FMM5051VU
Ku band Power Amplifier MMIC
VDD=5V, VGG=0V
VDD=5V, VGG=0V
13.75GHz
14.00GHz
14.25GHz
14.50GHz


同様の部品番号 - FMM5051VU

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Eudyna Devices Inc
FMM5051VF EUDYNA-FMM5051VF Datasheet
117Kb / 4P
   13.75-14.5GHz Power Amplifier MMIC
More results

同様の説明 - FMM5051VU

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Eudyna Devices Inc
FMM5007VF EUDYNA-FMM5007VF Datasheet
155Kb / 7P
   Ku Band Power Amplifier MMIC
logo
Advanced Semiconductor ...
ASX1436 ASB-ASX1436 Datasheet
916Kb / 20P
   Ku Band Power Amplifier MMIC
January 2017
logo
Eudyna Devices Inc
FMM5054VF EUDYNA-FMM5054VF Datasheet
213Kb / 16P
   Ku Band Power Amplifier MMIC
FMM5059VF EUDYNA-FMM5059VF Datasheet
202Kb / 16P
   Ku Band Power Amplifier MMIC
EMM5081V1B EUDYNA-EMM5081V1B Datasheet
197Kb / 16P
   Ku-Band Power Amplifier MMIC
logo
Advanced Semiconductor ...
ASX1437 ASB-ASX1437 Datasheet
551Kb / 13P
   Ku Band Power Amplifier MMIC
January 2017
logo
Eudyna Devices Inc
FMM5063X EUDYNA-FMM5063X Datasheet
584Kb / 14P
   Ku-Band Power Amplifier MMIC
logo
Advanced Semiconductor ...
ASX1536 ASB-ASX1536 Datasheet
602Kb / 13P
   Ku Band Power Amplifier MMIC
January 2017
logo
Eudyna Devices Inc
EMM5834X EUDYNA-EMM5834X Datasheet
318Kb / 14P
   Ku / K-Band Power Amplifier MMIC
logo
Advanced Semiconductor ...
AGN1540 ASB-AGN1540 Datasheet
1Mb / 48P
   Ku Band GaN Power Amplifier MMIC
Sept 2015
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com