データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FMM5125X データシート(PDF) 4 Page - Eudyna Devices Inc

部品番号 FMM5125X
部品情報  15/60GHz Frequency Multiplier MMIC
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
ホームページ  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc

FMM5125X データシート(HTML) 4 Page - Eudyna Devices Inc

  FMM5125X Datasheet HTML 1Page - Eudyna Devices Inc FMM5125X Datasheet HTML 2Page - Eudyna Devices Inc FMM5125X Datasheet HTML 3Page - Eudyna Devices Inc FMM5125X Datasheet HTML 4Page - Eudyna Devices Inc FMM5125X Datasheet HTML 5Page - Eudyna Devices Inc FMM5125X Datasheet HTML 6Page - Eudyna Devices Inc FMM5125X Datasheet HTML 7Page - Eudyna Devices Inc FMM5125X Datasheet HTML 8Page - Eudyna Devices Inc FMM5125X Datasheet HTML 9Page - Eudyna Devices Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
4
S-PARAMETERS
Vdd = 3V, Vgg = 0V, Idd = 100 mA
Freq.
Freq.
GHz
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
GHz
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
1
0.874
-40.2
0.003
85.0
0.0003
107.0
0.995
-12.2
51
0.528
120.6
4.543
-4.8
0.0009
-17.5
0.191
-123.7
2
0.689
-68.7
0.005
-71.0
0.0007
35.7
0.982
-24.5
52
0.530
117.0
4.181
-45.6
0.0020
-20.6
0.241
-130.1
3
0.558
-88.1
0.011
55.7
0.0008
-62.7
0.899
-35.3
53
0.529
112.8
4.203
-76.5
0.0020
-25.7
0.235
-143.6
4
0.477
-101.9
0.006
-115.6
0.0004
-91.0
0.882
-43.0
54
0.511
108.2
4.486
-109.2
0.0003
-19.5
0.165
-153.1
5
0.425
-112.0
0.002
-164.9
0.0003
-100.2
0.896
-52.3
55
0.496
104.3
4.754
-140.3
0.0011
-140.8
0.101
-133.9
6
0.389
-119.8
0.001
-176.4
0.0004
-125.0
0.890
-62.5
56
0.487
100.2
5.109
-172.8
0.0017
85.7
0.098
-105.3
7
0.364
-125.5
0.001
176.9
0.0003
-147.4
0.873
-72.5
57
0.465
96.5
5.270
154.7
0.0019
34.9
0.128
-85.1
8
0.347
-129.5
0.001
150.1
0.0004
-152.2
0.853
-82.0
58
0.457
92.4
5.457
122.9
0.0023
66.4
0.162
-75.1
9
0.335
-132.6
0.001
120.1
0.0006
-157.7
0.833
-91.3
59
0.433
89.0
5.609
91.7
0.0027
42.3
0.201
-71.7
10
0.327
-134.5
0.002
93.8
0.0010
170.6
0.810
-100.5
60
0.423
84.4
5.793
59.5
0.0048
33.0
0.253
-68.3
11
0.324
-135.7
0.004
46.7
0.0015
124.2
0.779
-109.6
61
0.407
81.3
5.935
25.8
0.0044
23.8
0.320
-68.6
12
0.323
-136.4
0.007
-18.1
0.0014
60.1
0.741
-117.3
62
0.390
77.1
6.042
-7.2
0.0036
-6.3
0.396
-74.1
13
0.325
-136.1
0.009
-63.8
0.0013
-9.1
0.720
-124.7
63
0.365
73.1
5.809
-42.6
0.0035
-31.3
0.453
-83.2
14
0.342
-135.0
0.010
-127.1
0.0004
-59.7
0.699
-132.5
64
0.356
72.3
5.888
-75.8
0.0031
-20.4
0.465
-92.8
15
0.365
-136.3
0.008
-169.1
0.0001
-50.7
0.676
-140.2
65
0.340
66.9
6.089
-112.6
0.0018
-32.9
0.414
-95.5
16
0.383
-137.9
0.006
171.6
0.0005
-81.6
0.654
-148.0
66
0.310
64.5
6.186
-160.6
0.0006
-72.2
0.406
-77.4
17
0.403
-139.6
0.006
153.8
0.0007
-97.3
0.629
-156.1
67
0.293
66.1
4.622
144.4
0.0027
55.5
0.677
-76.4
18
0.424
-141.9
0.008
140.9
0.0012
-143.2
0.603
-164.4
68
0.307
67.7
2.634
103.0
0.0044
22.5
0.816
-94.1
19
0.446
-144.3
0.008
111.4
0.0013
165.8
0.576
-173.1
69
0.327
63.1
1.520
74.8
0.0046
22.1
0.847
-106.4
20
0.465
-147.0
0.008
78.8
0.0008
142.1
0.545
177.7
70
0.330
58.4
0.956
54.1
0.0043
12.7
0.836
-114.9
21
0.484
-150.3
0.008
60.0
0.0005
132.6
0.512
167.6
71
0.332
53.1
0.634
37.2
0.0064
-5.4
0.825
-121.4
22
0.501
-153.4
0.007
42.1
0.0002
115.1
0.476
156.6
72
0.341
48.2
0.454
23.1
0.0056
-36.7
0.819
-127.0
23
0.515
-156.8
0.006
11.7
0.0004
-78.1
0.438
144.3
73
0.342
42.4
0.348
9.0
0.0050
-16.5
0.810
-132.1
24
0.525
-159.7
0.004
-0.5
0.0007
-112.1
0.395
129.4
74
0.334
37.0
0.277
-5.3
0.0058
0.9
0.804
-136.1
25
0.534
-162.4
0.002
-23.0
0.0019
-164.0
0.337
107.2
75
0.332
30.8
0.217
-18.1
0.0031
-28.4
0.794
-139.9
26
0.547
-165.8
0.001
101.2
0.0024
144.1
0.195
86.3
76
0.348
23.8
0.184
-31.1
0.0056
-52.0
0.795
-143.6
27
0.555
-168.7
0.004
91.9
0.0019
121.6
0.142
84.4
77
0.348
19.1
0.149
-48.1
0.0046
-58.7
0.785
-146.7
28
0.561
-172.0
0.005
59.6
0.0016
114.9
0.110
69.6
78
0.338
13.2
0.133
-63.5
0.0025
-18.6
0.786
-150.8
29
0.564
-174.8
0.010
56.2
0.0017
70.4
0.085
51.8
79
0.350
5.7
0.106
-79.4
0.0025
-69.9
0.784
-153.1
30
0.571
-177.7
0.014
31.8
0.0009
110.1
0.073
30.9
80
0.356
-0.3
0.094
-91.7
0.0041
-66.0
0.775
-156.6
31
0.572
179.9
0.016
5.1
0.0005
59.0
0.080
7.8
81
0.350
-6.2
0.080
-102.5
0.0061
-46.0
0.776
-159.6
32
0.575
176.5
0.019
-12.3
0.0010
73.4
0.094
-9.4
82
0.358
-13.8
0.064
-124.4
0.0055
-55.7
0.767
-162.8
33
0.583
174.1
0.023
-28.2
0.0013
91.6
0.113
-24.5
83
0.366
-21.0
0.062
-136.6
0.0057
-69.6
0.764
-166.4
34
0.581
171.6
0.026
-43.4
0.0019
100.2
0.141
-33.2
84
0.376
-27.5
0.054
-149.5
0.0049
-74.6
0.764
-169.7
35
0.585
168.3
0.030
-56.1
0.0010
83.5
0.174
-42.2
85
0.379
-35.4
0.041
-172.5
0.0064
-61.5
0.754
-172.8
36
0.588
165.8
0.037
-69.6
0.0019
79.1
0.205
-52.7
86
0.385
-42.5
0.027
177.1
0.0040
-79.0
0.749
-175.5
37
0.583
163.1
0.042
-84.2
0.0017
99.0
0.235
-61.5
87
0.403
-51.5
0.020
150.8
0.0062
-69.7
0.743
-179.0
38
0.590
159.7
0.052
-100.7
0.0012
87.2
0.258
-69.3
88
0.405
-57.8
0.015
152.4
0.0060
-95.9
0.736
178.1
39
0.586
157.4
0.058
-105.8
0.0020
74.4
0.277
-76.4
89
0.415
-68.2
0.012
150.3
0.0063
-98.4
0.725
174.5
40
0.582
154.3
0.071
-121.8
0.0023
42.6
0.295
-83.0
90
0.430
-78.3
0.014
162.0
0.0066
-120.6
0.720
171.4
41
0.579
151.3
0.091
-130.3
0.0023
48.0
0.314
-86.2
91
0.430
-88.3
0.005
135.0
0.0064
-134.0
0.716
168.1
42
0.580
148.5
0.115
-142.9
0.0019
19.1
0.336
-94.2
92
0.435
-97.7
0.005
-110.8
0.0024
-152.3
0.705
163.7
43
0.578
145.6
0.152
-155.1
0.0018
54.7
0.350
-100.6
93
0.419
-108.5
0.008
141.6
0.0061
-151.9
0.694
160.4
44
0.573
142.7
0.210
-167.3
0.0016
31.8
0.359
-106.0
94
0.428
-118.2
0.006
173.6
0.0037
-137.3
0.687
156.3
45
0.572
139.3
0.292
179.9
0.0010
30.8
0.363
-112.4
95
0.415
-131.3
0.008
147.2
0.0027
-167.1
0.675
152.1
46
0.572
136.4
0.435
166.3
0.0016
45.9
0.370
-118.9
96
0.409
-142.4
0.012
-141.5
0.0038
175.0
0.656
147.5
47
0.566
132.7
0.683
149.6
0.0021
49.3
0.368
-126.3
97
0.426
-155.2
0.002
17.8
0.0036
-177.8
0.642
141.8
48
0.562
129.2
1.161
129.5
0.0015
64.2
0.357
-135.4
98
0.432
-169.3
0.007
-50.6
0.0029
150.4
0.627
137.7
49
0.544
125.2
2.157
100.7
0.0027
43.9
0.319
-147.3
99
0.449
177.4
0.007
-115.4
0.0006
-12.8
0.607
132.1
50
0.531
122.6
3.905
52.8
0.0027
46.9
0.206
-155.1
100
0.466
158.1
0.010
-150.4
0.0011
-177.0
0.583
126.9
S11
S21
S12
S22
S11
S21
S12
S22
15/60GHz Frequency Multiplier MMIC
FMM5125X
Typical on chip measurements


同様の部品番号 - FMM5125X

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Eudyna Devices Inc
FMM5107MLT4E1 EUDYNA-FMM5107MLT4E1 Datasheet
237Kb / 3P
   MMIC X/Ku-Band DBS Downconverter
FMM5116X EUDYNA-FMM5116X Datasheet
831Kb / 4P
   20-32GHz Upconverter MMIC
FMM5117X EUDYNA-FMM5117X Datasheet
639Kb / 4P
   20-32GHz Downconverter MMIC
FMM5118X EUDYNA-FMM5118X Datasheet
677Kb / 6P
   20-32GHz Doubler MMIC
More results

同様の説明 - FMM5125X

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
United Monolithic Semic...
CHX2190A UMS-CHX2190A Datasheet
63Kb / 4P
   30-60GHz Frequency Multiplier
CHX2190A UMS-CHX2190A_06 Datasheet
109Kb / 4P
   30-60GHz Frequency Multiplier
CHX2192 UMS-CHX2192 Datasheet
82Kb / 5P
   30-60GHz Frequency Multiplier
CHX2192 UMS-CHX2192_15 Datasheet
103Kb / 6P
   30-60GHz Frequency Multiplier
CHX3068-QDG UMS-CHX3068-QDG Datasheet
349Kb / 8P
   15-30GHz Frequency Multiplier
CHX3068-QDG UMS-CHX3068-QDG_15 Datasheet
431Kb / 8P
   15-30GHz Frequency Multiplier
logo
Mini-Circuits
CY2-143-D MINI-CY2-143-D Datasheet
259Kb / 4P
   X2 MMIC Frequency Multiplier Die
logo
Marki Microwave
MEQ6-60A MARKIMICROWAVE-MEQ6-60A Datasheet
315Kb / 5P
   Passive MMIC 60GHz Equalizer
MEQ3-60A MARKIMICROWAVE-MEQ3-60A Datasheet
315Kb / 5P
   Passive MMIC 60GHz Equalizer
MEQ10-60A MARKIMICROWAVE-MEQ10-60A Datasheet
316Kb / 5P
   Passive MMIC 60GHz Equalizer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com