データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FMM5804VY データシート(PDF) 9 Page - Eudyna Devices Inc

部品番号 FMM5804VY
部品情報  K / Ka Band Power Amplifier MMIC
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
ホームページ  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc

FMM5804VY データシート(HTML) 9 Page - Eudyna Devices Inc

Back Button FMM5804VY Datasheet HTML 5Page - Eudyna Devices Inc FMM5804VY Datasheet HTML 6Page - Eudyna Devices Inc FMM5804VY Datasheet HTML 7Page - Eudyna Devices Inc FMM5804VY Datasheet HTML 8Page - Eudyna Devices Inc FMM5804VY Datasheet HTML 9Page - Eudyna Devices Inc FMM5804VY Datasheet HTML 10Page - Eudyna Devices Inc FMM5804VY Datasheet HTML 11Page - Eudyna Devices Inc FMM5804VY Datasheet HTML 12Page - Eudyna Devices Inc FMM5804VY Datasheet HTML 13Page - Eudyna Devices Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
1.E+01
1.E+02
1.E+03
1.E+04
1.E+05
1.E+06
1.E+07
1.E+08
1.E+09
1.E+10
1.E+11
1.E+12
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
Channel Temperature (deg-C)
Ea=1.84eV
Channel Temperature (oC)
9
∆∆∆∆Tch 
 
 
 
vs DRAIN VOLTAGE (Reference Data)
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
34
5
6
7
Drain Voltage [V]
IDD=250mA
Note)
∆∆∆∆Tch : BGA Package Balls to channel temperature rise
MTTF vs. Tch
K / Ka Band Power Amplifier MMIC
FMM5804VY


同様の部品番号 - FMM5804VY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Eudyna Devices Inc
FMM5804X EUDYNA-FMM5804X Datasheet
278Kb / 4P
   17.5-31.5GHz Power Amplifier MMIC
FMM5804YD EUDYNA-FMM5804YD Datasheet
240Kb / 13P
   K,Ka-Band Power Amplifier MMIC
More results

同様の説明 - FMM5804VY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Eudyna Devices Inc
ESM5804YD EUDYNA-ESM5804YD Datasheet
240Kb / 13P
   K,Ka-Band Power Amplifier MMIC
logo
List of Unclassifed Man...
FMM5709VZ ETC1-FMM5709VZ Datasheet
207Kb / 12P
   K/ Ka Band Low Noise Amplifier MMIC
FMM5709X ETC1-FMM5709X Datasheet
106Kb / 9P
   K/Ka Band Low Noise Amplifier MMIC
logo
Eudyna Devices Inc
FMM5703VZ EUDYNA-FMM5703VZ Datasheet
208Kb / 12P
   K / Ka Band Low Noise Amplifier MMIC
FMM5822X EUDYNA-FMM5822X Datasheet
299Kb / 14P
   K-Band Power Amplifier MMIC
FMM5829X EUDYNA-FMM5829X Datasheet
259Kb / 14P
   K-Band Power Amplifier MMIC
ESM5832VU EUDYNA-ESM5832VU Datasheet
195Kb / 13P
   K-Band Power Amplifier MMIC
FMM5823X EUDYNA-FMM5823X Datasheet
423Kb / 15P
   K-Band Power Amplifier MMIC
FMM5826X EUDYNA-FMM5826X Datasheet
413Kb / 13P
   Ka-Band Power Amplifier MMIC
FMM5820QH EUDYNA-FMM5820QH Datasheet
376Kb / 14P
   Ka-Band Power Amplifier MMIC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com