データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FMM5820QH データシート(PDF) 8 Page - Eudyna Devices Inc

部品番号 FMM5820QH
部品情報  Ka-Band Power Amplifier MMIC
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
ホームページ  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc

FMM5820QH データシート(HTML) 8 Page - Eudyna Devices Inc

Back Button FMM5820QH Datasheet HTML 4Page - Eudyna Devices Inc FMM5820QH Datasheet HTML 5Page - Eudyna Devices Inc FMM5820QH Datasheet HTML 6Page - Eudyna Devices Inc FMM5820QH Datasheet HTML 7Page - Eudyna Devices Inc FMM5820QH Datasheet HTML 8Page - Eudyna Devices Inc FMM5820QH Datasheet HTML 9Page - Eudyna Devices Inc FMM5820QH Datasheet HTML 10Page - Eudyna Devices Inc FMM5820QH Datasheet HTML 11Page - Eudyna Devices Inc FMM5820QH Datasheet HTML 12Page - Eudyna Devices Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
8
Ka-Band Power Amplifier MMIC
FMM5820QH
S-Parameter
VDD=7V, IDD=1500mA
Frequency
[GHz]
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
1.0
0.99
-34.5
0.00
-117.8
0.00
-47.1
0.99
-83.8
2.0
0.94
-68.2
0.00
131.5
0.00
18.1
0.96
-141.7
3.0
0.87
-100.3
0.00
175.5
0.00
-159.3
0.96
177.1
4.0
0.78
-131.2
0.00
-165.2
0.00
149.3
0.97
143.8
5.0
0.69
-160.0
0.00
-64.6
0.00
2.0
0.97
114.5
6.0
0.61
172.4
0.00
-53.0
0.00
-0.3
0.96
86.8
7.0
0.54
144.9
0.00
-25.2
0.00
-42.0
0.94
60.4
8.0
0.46
117.0
0.00
40.3
0.00
60.1
0.91
35.9
9.0
0.39
88.7
0.00
74.2
0.00
-36.7
0.89
13.5
10.0
0.33
59.1
0.00
130.3
0.00
-100.5
0.89
-8.9
11.0
0.28
27.4
0.00
-160.3
0.00
-72.5
0.90
-32.0
12.0
0.25
-6.1
0.01
-144.6
0.00
-118.7
0.91
-55.5
13.0
0.23
-40.0
0.01
-134.8
0.00
-134.4
0.91
-78.9
14.0
0.22
-74.6
0.01
-134.7
0.00
-171.8
0.91
-101.8
15.0
0.22
-105.9
0.00
-25.0
0.00
162.1
0.91
-125.1
16.0
0.22
-135.8
0.00
50.1
0.00
-165.7
0.91
-148.1
17.0
0.21
-165.4
0.00
116.1
0.00
161.4
0.91
-170.9
18.0
0.21
165.3
0.01
107.9
0.00
120.5
0.91
165.1
19.0
0.20
134.4
0.01
130.9
0.01
107.2
0.91
139.5
20.0
0.19
103.8
0.01
155.0
0.00
89.4
0.89
112.9
21.00.1970.3
0.00
127.90.0045.6
0.8685.3
22.0
0.20
35.9
0.00
-38.8
0.00
-6.7
0.84
55.8
23.0
0.23
2.6
0.01
-25.1
0.00
-26.4
0.81
23.9
24.0
0.27
-29.0
0.01
-128.4
0.00
-83.2
0.78
-10.7
25.0
0.31
-57.9
0.10
142.9
0.00
36.5
0.76
-50.2
26.0
0.35
-86.3
0.67
46.3
0.00
-18.3
0.65
-97.4
27.0
0.39
-114.9
3.09
-88.2
0.00
-84.9
0.48
-133.9
28.0
0.38
-150.7
10.15
113.8
0.00
-94.9
0.42
-177.2
29.0
0.21
151.2
15.32
-57.8
0.00
-164.1
0.30
116.0
30.0
0.12
-123.6
12.81
150.5
0.00
172.3
0.16
24.3
31.0
0.17
-134.2
9.00
10.2
0.00
158.0
0.15
-73.3
32.0
0.29
-140.8
5.31
-115.2
0.00
80.9
0.19
-127.0
33.0
0.35
-171.6
3.17
126.8
0.00
-114.1
0.21
-175.2
34.0
0.35
165.1
1.72
14.8
0.00
85.6
0.19
122.8
35.0
0.33
141.5
0.85
-91.9
0.01
12.9
0.19
29.5
36.0
0.30
117.3
0.42
170.5
0.00
-27.8
0.35
-58.3
37.0
0.26
90.9
0.20
67.7
0.00
-53.7
0.55
-119.6
38.0
0.22
59.2
0.09
-39.6
0.00
-77.5
0.69
-168.7
39.0
0.19
22.3
0.04
-136.1
0.01
-119.2
0.74
147.8
40.0
0.17
-20.3
0.02
-156.4
0.01
-114.8
0.74
106.3
S11
S21
S12
S22


同様の部品番号 - FMM5820QH

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Eudyna Devices Inc
FMM5820X EUDYNA-FMM5820X Datasheet
777Kb / 13P
   Ka-Band Power Amplifier MMIC
More results

同様の説明 - FMM5820QH

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Eudyna Devices Inc
FMM5826X EUDYNA-FMM5826X Datasheet
413Kb / 13P
   Ka-Band Power Amplifier MMIC
FMM5820X EUDYNA-FMM5820X Datasheet
777Kb / 13P
   Ka-Band Power Amplifier MMIC
ESM5804YD EUDYNA-ESM5804YD Datasheet
240Kb / 13P
   K,Ka-Band Power Amplifier MMIC
FMM5804VY EUDYNA-FMM5804VY Datasheet
285Kb / 14P
   K / Ka Band Power Amplifier MMIC
logo
List of Unclassifed Man...
FMM5709VZ ETC1-FMM5709VZ Datasheet
207Kb / 12P
   K/ Ka Band Low Noise Amplifier MMIC
FMM5709X ETC1-FMM5709X Datasheet
106Kb / 9P
   K/Ka Band Low Noise Amplifier MMIC
logo
Eudyna Devices Inc
FMM5703VZ EUDYNA-FMM5703VZ Datasheet
208Kb / 12P
   K / Ka Band Low Noise Amplifier MMIC
logo
TriQuint Semiconductor
TGA4517-EPU TRIQUINT-TGA4517-EPU Datasheet
135Kb / 10P
   Ka-Band Power Amplifier
TGA4517 TRIQUINT-TGA4517 Datasheet
130Kb / 10P
   Ka-Band Power Amplifier
TGA4517 TRIQUINT-TGA4517_15 Datasheet
411Kb / 11P
   Ka Band Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com