データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1615 データシート(PDF) 3 Page - Stanson Technology

部品番号 2SA1615
部品情報  P TYPE TTANSISTORS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STANSON [Stanson Technology]
ホームページ  http://www.stansontech.com
Logo STANSON - Stanson Technology

2SA1615 データシート(HTML) 3 Page - Stanson Technology

  2SA1615 Datasheet HTML 1Page - Stanson Technology 2SA1615 Datasheet HTML 2Page - Stanson Technology 2SA1615 Datasheet HTML 3Page - Stanson Technology 2SA1615 Datasheet HTML 4Page - Stanson Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
PACKAGE DRAWING ( unit: mm )
2SA1615
2SA1615-Z
P TYPE TTANSISTORS
2SA1615, 1615-Z
-10A
STANSON TECHNOLOGY
120 Bentley Square, Mountain View, Ca 94040 USA
TEL: (650) 9389294 FAX: (650) 9389295
Page3


同様の部品番号 - 2SA1615

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
2SA1615 NEC-2SA1615 Datasheet
118Kb / 6P
   PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR FOR HIGH-SPEED SWITCHING
logo
Inchange Semiconductor ...
2SA1615 ISC-2SA1615 Datasheet
236Kb / 2P
   isc Silicon PNP Power Transistor
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SA1615 JIANGSU-2SA1615 Datasheet
220Kb / 2P
   TO-251-3L Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
2SA1615 BILIN-2SA1615 Datasheet
266Kb / 5P
   PNP Silicon Epitaxial Transistor for High-speed Switching
logo
Renesas Technology Corp
2SA1615 RENESAS-2SA1615 Datasheet
238Kb / 7P
   SILICON POWER TRANSISTOR
2002
More results

同様の説明 - 2SA1615

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N404 NJSEMI-2N404 Datasheet
141Kb / 1P
   JUNCTION TRANSISTOR Germanium p-n-p Alloy Type
logo
IC-Haus GmbH
IC-NZP ICHAUS-IC-NZP Datasheet
423Kb / 13P
   P-TYPE LASER DIODE DRIVER
logo
Toshiba Semiconductor
TPC8106-H TOSHIBA-TPC8106-H Datasheet
512Kb / 7P
   SILICON P CHANNEL MOS TYPE
2SJ347 TOSHIBA-2SJ347_07 Datasheet
556Kb / 5P
   Silicon P Channel MOS Type
logo
IC-Haus GmbH
IC-NZP ICHAUS-IC-NZP_11 Datasheet
778Kb / 15P
   P-TYPE LASER DIODE DRIVER
IC-NZP ICHAUS-IC-NZP_14 Datasheet
742Kb / 15P
   P-TYPE LASER DIODE DRIVER
logo
Ningbo songle relay co....
SLA-12VDC-SL-C SONGLERELAY-SLA-12VDC-SL-C Datasheet
670Kb / 2P
   SIngle-component type 4 P
logo
M/A-COM Technology Solu...
MSS39-XXX-X MA-COM-MSS39-XXX-X Datasheet
685Kb / 5P
   P-Type Silicon Schottky Diodes
logo
Toshiba Semiconductor
2SJ168 TOSHIBA-2SJ168_07 Datasheet
557Kb / 5P
   Silicon P Channel MOS Type
2SJ167 TOSHIBA-2SJ167_07 Datasheet
516Kb / 5P
   Silicon P Channel MOS Type
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com