データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA25-SP14 データシート(PDF) 2 Page - LEM

部品番号 LA25-SP14
部品情報  Current Transducer LA 25-NP/SP14
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LEM [LEM]
ホームページ  http://www.lem.co.jp/HQ/en
Logo LEM - LEM

LA25-SP14 データシート(HTML) 2 Page - LEM

  LA25-SP14 Datasheet HTML 1Page - LEM LA25-SP14 Datasheet HTML 2Page - LEM  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Dimensions LA 25-NP/SP14 (in mm. 1 mm = 0.0394 inch)
Secondary terminals
Terminal + : supply voltage + 15 V
Terminal M : measure
Terminal
-
: supply voltage - 15 V
Connection
Remark
I
S is positive when IP flows from terminal + to terminal -.
Mechanical characteristics
General tolerance
± 0.2 mm
Fastening & connection of primary
2 pins
0.635 x 0.635 mm
Fastening & connection of secondary 3 pins ∅ 1 mm
Recommended PCB hole
1.2 mm
Right view
Bottom view
Top view
Back view
LEM reserves the right to carry out modifications on its transducers, in order to improve them, without previous notice.
swiss
made
Standard 00
Year
Week
or N° SP..
in
out


同様の部品番号 - LA25-SP14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LEM
LA25-SP14 LEM-LA25-SP14 Datasheet
251Kb / 2P
   Current Transducer
LA25-SP14 LEM-LA25-SP14_06 Datasheet
251Kb / 2P
   Current Transducer
More results

同様の説明 - LA25-SP14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LEM
LA25-NPSP14 LEM-LA25-NPSP14 Datasheet
72Kb / 2P
   Current Transducer LA 25-NP/SP14
LA25-NP LEM-LA25-NP Datasheet
78Kb / 2P
   Current Transducer LA 25-NP
LA25-NPSP11 LEM-LA25-NPSP11 Datasheet
74Kb / 2P
   Current Transducer LA 25-NP/SP11
LA25-NPSP7 LEM-LA25-NPSP7 Datasheet
73Kb / 2P
   Current Transducer LA 25-NP/SP7
LA35-NP LEM-LA35-NP Datasheet
78Kb / 2P
   Current Transducer LA 35-NP
LAH-25-NP LEM-LAH-25-NP Datasheet
574Kb / 3P
   Current Transducer LAH 25-NP
LAH25-NP LEM-LAH25-NP Datasheet
222Kb / 2P
   Current Transducer LAH 25-NP
LTSR-6-NP LEM-LTSR-6-NP Datasheet
469Kb / 3P
   Current Transducer LTSR 6-NP
LTS-6-NP LEM-LTS-6-NP Datasheet
625Kb / 4P
   Current Transducer LTS 6-NP
HXS20-NP LEM-HXS20-NP_V01 Datasheet
543Kb / 3P
   Current Transducer HXS 20-NP
18December2014
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com