データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DLZ8C データシート(PDF) 2 Page - Sensitron

部品番号 DLZ8C
部品情報  Transient Voltage Suppressor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SENSITRON [Sensitron]
ホームページ  http://www.sensitron.com
Logo SENSITRON - Sensitron

DLZ8C データシート(HTML) 2 Page - Sensitron

  DLZ8C Datasheet HTML 1Page - Sensitron DLZ8C Datasheet HTML 2Page - Sensitron DLZ8C Datasheet HTML 3Page - Sensitron DLZ8C Datasheet HTML 4Page - Sensitron  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
• 221 West Industry Court 3 Deer Park, NY 11729 3 (631) 586 7600, FAX (631) 242 9798 •
• World Wide Web - www.sensitron.com • E-mail Address - sales@sensitron.com •
DLZ5 thru DLZ30
DLZ5A thru DLZ30A
DLZ8C thru DLZ30C
DLZ8CA thru DLZ30CA
SENSITRON
TECHNICAL DATA
DATA SHEET 563, REV. B
Part Number
Reverse
Stand-Off
Voltage
VWM
Volts
Minimum
Breakdown
Voltage
@ 1 mA
V(BR)
Volts
Maximum
Clamping
Voltage
@ IPP2 = 1A
(8x20
µs)
Vc1
Volts
Maximum
Clamping
Voltage
@ IPP2
(8x20
µs)
Vc2
Volts
Maximum
Reverse
Leakage
@ Vwm
ID
µA
Maximum
Voltage
Temperature
Variation of
V(BR)
MV/C
Unidirectional
DLZ5
DLZ5A
DLZ12
DLZ12A
DLZ17
DLZ17A
DLZ24
DLZ24A
DLZ30
DLZ30A
5.0
5.0
12
12
17
17
24
24
30
30
6.0
6.0
13.3
13.3
19.2
19.2
26.7
26.7
33.3
33.3
10.2
9.5
21.1
19.1
30.4
27.5
42.3
38.3
52.8
47.8
19.2V @ 66A
18.1V @ 70A
33.0V @ 41A
28.0V @ 48A
40.0V @ 33A
37.4V @ 35A
62.4V @ 21A
50.5V @ 26A
62.9V @ 21A
60.0V @ 24A
200
200
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
5.0
5.0
18
18
20
20
31
31
39
39
Bi-directional
DLZ8C
DLZ8CA
DLZ13C
DLZ13CA
DLZ19C
DLZ19CA
DLZ30C
DLZ30CA
8.0
8.0
13
13
19
19
30
30
8.5
8.5
14.4
14.4
21.6
21.6
33.3
33.3
13.4
12.2
22.8
20.6
34.2
31.0
52.8
47.8
29.0V @ 45A
26.5V @ 49A
34.0V @ 39A
31.0V @ 43A
47.6V @ 28A
40.5V @ 33A
68.7V @ 19A
62.5V @ 21A
10
10
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
9.0
9.0
18
18
24
24
39
39
TYPICAL UNI-DIRECTIONAL
TYPICAL BI-DIRECTIONAL
SCHEMATIC
SCHEMATIC


同様の部品番号 - DLZ8C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sensitron
DLZ8C SENSITRON-DLZ8C Datasheet
64Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressor / Data Line Transient Suppressor
logo
Protek Devices
DLZ8C PROTEC-DLZ8C Datasheet
451Kb / 5P
   High powered multi-line tvs array
logo
Sensitron
DLZ8CA SENSITRON-DLZ8CA Datasheet
64Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressor / Data Line Transient Suppressor
More results

同様の説明 - DLZ8C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sensitron
DLZ5 SENSITRON-DLZ5_08 Datasheet
64Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressor / Data Line Transient Suppressor
logo
EIC discrete Semiconduc...
P4KE EIC-P4KE Datasheet
51Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P6KE EIC-P6KE Datasheet
52Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SA50 EIC-SA50 Datasheet
52Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Micro Commercial Compon...
SMDA03C-7 MCC-SMDA03C-7 Datasheet
131Kb / 2P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
New Jersey Semi-Conduct...
15KP58C NJSEMI-15KP58C Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
15KP64C NJSEMI-15KP64C Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
15KP26CA NJSEMI-15KP26CA Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
30KP350C NJSEMI-30KP350C Datasheet
395Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
15KP220CA NJSEMI-15KP220CA Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
1.5KE11 NJSEMI-1.5KE11 Datasheet
906Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com