データシートサーチシステム |
|
CD105NP-331KB データシート(PDF) 5 Page - Sumida Corporation |
|
CD105NP-331KB データシート(HTML) 5 Page - Sumida Corporation |
5 / 6 page SPECIFICATION TYPE CD105 2-2.ELECTRICAL CHARACTERISTICS Ⅰ (IN THE CASE OF REEL) NO. PART NO. STAMP INDUCTANCE [WITHIN] ※1 D.C.R. (Ω) [MAX.] (at 20℃) RATED CURRENT (A) ※2 S.R.F. (MHz) [TYP.] SUMIDA CODE 01 CD1 Ø5NP-1ØØMC 100M 10μH±20% 0.06 2.60 25.1 -0118 02 CD1 Ø5NP-12ØMC 120M 12μH±20% 0.07 2.45 23.1 -0119 03 CD1 Ø5NP-15ØMC 150M 15μH±20% 0.08 2.27 19.1 -0120 04 CD1 Ø5NP-18ØMC 180M 18μH±20% 0.09 2.15 18.1 -0122 05 CD1 Ø5NP-22ØMC 220M 22μH±20% 0.10 1.95 15.9 -0123 06 CD1 Ø5NP-27ØMC 270M 27μH±20% 0.11 1.76 14.0 -0124 07 CD1 Ø5NP-33ØMC 330M 33μH±20% 0.12 1.50 13.1 -0125 08 CD1 Ø5NP-39ØMC 390M 39μH±20% 0.14 1.37 12.2 -0126 09 CD1 Ø5NP-47ØKC 470K 47μH±10% 0.17 1.28 10.6 -0127 10 CD1 Ø5NP-56ØKC 560K 56μH±10% 0.19 1.17 10.2 -0128 11 CD1 Ø5NP-68ØKC 680K 68μH±10% 0.22 1.11 9.26 -0129 12 CD1 Ø5NP-82ØKC 820K 82μH±10% 0.25 1.00 8.45 -0130 13 CD1 Ø5NP-1Ø1KC 101K 100μH±10% 0.35 0.97 7.64 -0131 14 CD1 Ø5NP-121KC 121K 120μH±10% 0.40 0.89 6.65 -0133 15 CD1 Ø5NP-151KC 151K 150μH±10% 0.47 0.78 5.86 -0134 16 CD1 Ø5NP-181KC 181K 180μH±10% 0.63 0.72 5.71 -0135 17 CD1 Ø5NP-221KC 221K 220μH±10% 0.73 0.66 5.25 -0136 18 CD1 Ø5NP-271KC 271K 270μH±10% 0.97 0.57 4.62 -0137 19 CD1 Ø5NP-331KC 331K 330μH±10% 1.15 0.52 4.07 -0138 20 CD1 Ø5NP-391KC 391K 390μH±10% 1.30 0.48 3.91 -0139 21 CD1 Ø5NP-471KC 471K 470μH±10% 1.48 0.42 3.61 -0140 22 CD1 Ø5NP-561KC 561K 560μH±10% 1.90 0.33 3.25 -0141 23 CD1 Ø5NP-681KC 681K 680μH±10% 2.25 0.28 2.96 -0142 24 CD1 Ø5NP-821KC 821K 820μH±10% 2.55 0.24 2.74 -0144 |
同様の部品番号 - CD105NP-331KB |