データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N5222B データシート(PDF) 8 Page - Motorola, Inc

部品番号 1N5222B
部品情報  500mW DO-35 GLASS
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

1N5222B データシート(HTML) 8 Page - Motorola, Inc

  1N5222B Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc 1N5222B Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc 1N5222B Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc 1N5222B Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc 1N5222B Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc 1N5222B Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc 1N5222B Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc 1N5222B Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc 1N5222B Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image


同様の部品番号 - 1N5222B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
1N5222B VISHAY-1N5222B Datasheet
47Kb / 4P
   Silicon Z-Diodes
Rev. 2, 06-Aug-99
logo
Shenzhen Luguang Electr...
1N5222B LUGUANG-1N5222B Datasheet
1Mb / 3P
   Zener Diodes
logo
Central Semiconductor C...
1N5222B CENTRAL-1N5222B Datasheet
348Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODE 2.4 VOLTS THRU 200 VOLTS 500mW, 5% TOLERANCE
logo
Pan Jit International I...
1N5222B PANJIT-1N5222B Datasheet
81Kb / 3P
   SILICON ZENER DIODES
logo
Fairchild Semiconductor
1N5222B FAIRCHILD-1N5222B Datasheet
135Kb / 6P
   Zener Diodes
More results

同様の説明 - 1N5222B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cystech Electonics Corp...
1N4148LC CYSTEKEC-1N4148LC Datasheet
158Kb / 4P
   500mW DO-35 Hermetically glass sealed switching diode
CBZX55CXXLC CYSTEKEC-CBZX55CXXLC Datasheet
139Kb / 3P
   500mW DO-35 Hermetically sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
0.5W6.8V GXELECTRONICS-0.5W6.8V Datasheet
533Kb / 3P
   500mW DO-35 Hermetically sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Rectron Semiconductor
1N5223B RECTRON-1N5223B Datasheet
21Kb / 2P
   500mW 5% DO-35 ZENER DIODE
logo
Jiangsu High diode Semi...
DB3-DO-35 HDSEMI-DB3-DO-35 Datasheet
1Mb / 4P
   DO-35 Glass-Encapsulate Diodes
1N52-SERIES HDSEMI-1N52-SERIES Datasheet
1Mb / 6P
   DO-35 Glass-Encapsulate Diodes
1N4148-DO-35 HDSEMI-1N4148-DO-35 Datasheet
1Mb / 5P
   DO-35 Glass-Encapsulate Diodes
BZX55 HDSEMI-BZX55 Datasheet
1Mb / 6P
   DO-35 Glass-Encapsulate Diodes
logo
Microsemi Corporation
1N4607 MICROSEMI-1N4607 Datasheet
235Kb / 4P
   Silicon Switching Diode DO-35 Glass Package
1N4150 MICROSEMI-1N4150 Datasheet
78Kb / 1P
   Silicon Switching Diode DO-35 Glass Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com