データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CR75 データシート(PDF) 1 Page - Sumida Corporation

部品番号 CR75
部品情報  POWER INDUCTORS Type>
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUMIDA [Sumida Corporation]
ホームページ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CR75 データシート(HTML) 1 Page - Sumida Corporation

  CR75 Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation CR75 Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
POWER INDUCTORS
<SMD Type>
CR10D37
( 2.7
µH - 680µH )
CR105
( 1.8
µH - 820µH )
DIMENSIONS (mm)
CONSTRUCTION
LAND PATTERNS (mm)
CR75
( 1.2
µH - 470µH )
DIMENSIONS (mm)
CONSTRUCTION
LAND PATTERNS (mm)
DIMENSIONS (mm)
CONSTRUCTION
LAND PATTERNS (mm)
* In order to prevent short-circuiingt, a solder resist is recommended.
* In order to prevent short-circuiingt, a solder resist is recommended.
* In order to prevent short-circuiingt, a solder resist is recommended.
9.6
R1.0
Solder Resist
4.0MAX.
10.4MAX.
7.6
R1.0
5.5
Solder Resist
4.7
5.5MAX.
7.3MAX.
9.5
R1.0
Solder Resist
7.6
5.8MAX.
9.5MAX.
* ショート防止の為、ソルダレジスト推奨
* ショート防止の為、ソルダレジスト推奨
* ショート防止の為、ソルダレジスト推奨
外形寸法図
磁気構造図
推奨ランド寸法
外形寸法図
磁気構造図
推奨ランド寸法
外形寸法図
磁気構造図
推奨ランド寸法


同様の部品番号 - CR75

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sumida Corporation
CR75 SUMIDA-CR75 Datasheet
113Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CR75 SUMIDA-CR75 Datasheet
160Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CR75NP-100KB SUMIDA-CR75NP-100KB Datasheet
160Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CR75NP-100KC SUMIDA-CR75NP-100KC Datasheet
160Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CR75NP-101KB SUMIDA-CR75NP-101KB Datasheet
160Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
More results

同様の説明 - CR75

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sumida Corporation
CDEP105 SUMIDA-CDEP105 Datasheet
253Kb / 1P
   POWER INDUCTORS (SMD Type)
CDEP134 SUMIDA-CDEP134 Datasheet
249Kb / 1P
   POWER INDUCTORS (SMD Type)
CDRH4D14 SUMIDA-CDRH4D14 Datasheet
118Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDRH4D22 SUMIDA-CDRH4D22 Datasheet
238Kb / 1P
   POWER INDUCTORS (SMD Type)
CDRH8D38 SUMIDA-CDRH8D38 Datasheet
235Kb / 1P
   POWER INDUCTORS (SMD Type)
CDRH104R SUMIDA-CDRH104R Datasheet
236Kb / 3P
   POWER INDUCTORS (SMD Type)
CDRH124 SUMIDA-CDRH124 Datasheet
306Kb / 1P
   POWER INDUCTORS (SMD Type)
CLS4D09 SUMIDA-CLS4D09 Datasheet
240Kb / 1P
   POWER INDUCTORS (SMD Type)
CMD5D11 SUMIDA-CMD5D11 Datasheet
117Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDEP145 SUMIDA-CDEP145 Datasheet
113Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com