データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PT7313E データシート(PDF) 13 Page - Princeton Technology Corp

部品番号 PT7313E
部品情報  Stereo Audio Processor for Car Audio
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PTC [Princeton Technology Corp]
ホームページ  http://www.princeton.com.tw
Logo PTC - Princeton Technology Corp

PT7313E データシート(HTML) 13 Page - Princeton Technology Corp

Back Button PT7313E Datasheet HTML 8Page - Princeton Technology Corp PT7313E Datasheet HTML 9Page - Princeton Technology Corp PT7313E Datasheet HTML 10Page - Princeton Technology Corp PT7313E Datasheet HTML 11Page - Princeton Technology Corp PT7313E Datasheet HTML 12Page - Princeton Technology Corp PT7313E Datasheet HTML 13Page - Princeton Technology Corp PT7313E Datasheet HTML 14Page - Princeton Technology Corp PT7313E Datasheet HTML 15Page - Princeton Technology Corp PT7313E Datasheet HTML 16Page - Princeton Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 16 page
background image
PT7313E
V1.0
13
February 2010
-16
+16
-12
-8
-4
+0
+4
+8
+12
d
B
g
A
20
30k
50 100 200
500 1k
2k
5k 10k
Hz
-16
+16
-12
-8
-4
+0
+4
+8
+12
d
B
g
A
20
30k
50 100 200
500 1k
2k
5k 10k
Hz
Bass Response
Treble Response
-130
-70
-120
-110
-100
-90
-80
d
B
20
30k
50 100 200
500 1k
2k
5k 10k
Hz
-120
-20
-100
-80
-60
-40
d
B
r
A
20
20k
50 100 200
500 1k
2k
5k
Hz
2 Channel Crosstalk
PSRR
0.003
20
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
%
1m
4
2m
5m 10m 20m
50m
200m 500m 1
2
V
-110
-50
-100
-90
-80
-70
-60
d
B
V
20
20k
50 100 200 500 1k 2k
5k
Hz
Output THD VS VDD Voltage
Input Selector Separation
4V
5V
8V
9V
10V
(RL=10KΩ)
L1 to L2
Cref=22µF


同様の部品番号 - PT7313E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bourns Electronic Solut...
PT731 BOURNS-PT731 Datasheet
125Kb / 1P
   ISDN S Interface Isolation Transformer
PT73173 BOURNS-PT73173 Datasheet
125Kb / 1P
   ISDN S Interface Isolation Transformer
More results

同様の説明 - PT7313E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Princeton Technology Co...
PT2313E PTC-PT2313E Datasheet
198Kb / 5P
   Stereo Audio Processor for Car Audio
PT2312E PTC-PT2312E_10 Datasheet
192Kb / 5P
   Stereo Audio Processor for Car Audio
PT2313E PTC-PT2313E_10 Datasheet
206Kb / 5P
   Stereo Audio Processor for Car Audio
PT2312E PTC-PT2312E Datasheet
179Kb / 5P
   Stereo Audio Processor for Car Audio
PT12311 PTC-PT12311 Datasheet
195Kb / 5P
   Stereo Audio Processor for Car Audio
PT2315E PTC-PT2315E_10 Datasheet
172Kb / 5P
   Stereo Audio Processor for Home TV Audio
PT2315E PTC-PT2315E Datasheet
173Kb / 5P
   Stereo Audio Processor for Home TV Audio
PT2314E PTC-PT2314E_10 Datasheet
177Kb / 5P
   Stereo Audio Processor for Home/TV Audio
PT2314E PTC-PT2314E Datasheet
177Kb / 5P
   Stereo Audio Processor for Home/TV Audio
PT2347 PTC-PT2347 Datasheet
213Kb / 3P
   Stereo Audio Processor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com