データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB3317E-HB データシート(PDF) 1 Page - AUK corp

部品番号 SB3317E-HB
部品情報  High Brightness LED Lamp
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AUK [AUK corp]
ホームページ  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

SB3317E-HB データシート(HTML) 1 Page - AUK corp

  SB3317E-HB Datasheet HTML 1Page - AUK corp SB3317E-HB Datasheet HTML 2Page - AUK corp SB3317E-HB Datasheet HTML 3Page - AUK corp SB3317E-HB Datasheet HTML 4Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
KSD-O2B003-000
1
SB3317E-H / SB3317E-H(B)
High Brightness LED Lamp
2
1
2
1
2.80~3.20
2 . 7 0 ~ 3 . 1 0
5 . 1 0 ~ 5 . 5 0
2 3 . 0 0
M i n .
0 . 7 0
M a x .
1 . 0 0
M i n .
2 . 5 4 T y p .
3 . 5 0 ~ 3 . 9 0
3 . 6 0 ~ 4 . 0 0
2.80~3.20
2 . 7 0 ~ 3 . 1 0
5 . 1 0 ~ 5 . 5 0
4 . 7 0 ~ 5 . 7 0
2 3 . 0 0
M i n .
1 . 0 0
M i n .
2 . 5 4 T y p .
3 . 5 0 ~ 3 . 9 0
3 . 6 0 ~ 4 . 0 0
1 . 2 0
M i n .
0 . 7 0
M a x .
Features
• Colorless transparency lens type
• φ3mm(T-1) all plastic mold type
Super luminosity
• E ; ESD Protected (±2.0KV, 3 times @100pF, 1.5KΩ)
Outline Dimensions
unit : mm
STRAIGHT
TYPE
STOPPER
TYPE : (B)
PIN Connections
1. Anode
2. Cathode
S
Se
em
miic
co
on
nd
du
uc
ctto
or
r


同様の部品番号 - SB3317E-HB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AUK corp
SB3317E-G AUK-SB3317E-G Datasheet
209Kb / 4P
   High Brightness LED Lamp
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SB3317E-G KODENSHI-SB3317E-G Datasheet
314Kb / 5P
   LAMP LED
logo
AUK corp
SB3317E-GB AUK-SB3317E-GB Datasheet
209Kb / 4P
   High Brightness LED Lamp
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SB3317E-GB KODENSHI-SB3317E-GB Datasheet
302Kb / 4P
   LAMP LED
More results

同様の説明 - SB3317E-HB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AUK corp
SY3418-E AUK-SY3418-E Datasheet
151Kb / 4P
   High Brightness LED Lamp
logo
LUXPIA
LBH3030 LUXPIA-LBH3030 Datasheet
103Kb / 6P
   High Brightness LED Lamp
LWH3000 LUXPIA-LWH3000 Datasheet
228Kb / 7P
   High Brightness LED Lamp
LCH5020 LUXPIA-LCH5020 Datasheet
201Kb / 6P
   High Brightness LED Lamp
logo
AUK corp
SPG3317-H AUK-SPG3317-H Datasheet
190Kb / 4P
   High Brightness LED Lamp
SPG3317-I AUK-SPG3317-I Datasheet
188Kb / 4P
   High Brightness LED Lamp
SW3318G AUK-SW3318G Datasheet
323Kb / 5P
   High Brightness LED Lamp
SY3318-V AUK-SY3318-V Datasheet
166Kb / 3P
   High Brightness LED Lamp
SY5311-V AUK-SY5311-V Datasheet
201Kb / 3P
   High Brightness LED Lamp
SM5427-H AUK-SM5427-H Datasheet
213Kb / 3P
   High Brightness LED Lamp
SR5427-U AUK-SR5427-U Datasheet
220Kb / 3P
   High Brightness LED Lamp
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com