データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STA2907N データシート(PDF) 1 Page - AUK corp

部品番号 STA2907N
部品情報  PNP Silicon Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AUK [AUK corp]
ホームページ  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

STA2907N データシート(HTML) 1 Page - AUK corp

  STA2907N Datasheet HTML 1Page - AUK corp STA2907N Datasheet HTML 2Page - AUK corp STA2907N Datasheet HTML 3Page - AUK corp STA2907N Datasheet HTML 4Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
KSD-T0C026-001
1
STA2907N
PNP Silicon Transistor
Descriptions
• General purpose application
• Switching application
Features
• Large collector current : IC=-600mA
• Low collector saturation voltage : VCE(sat)=-0.4V(Max.) @ IC=-150mA, IB=-15mA
• Complementary pair with STC2222N
Ordering Information
Type NO.
Marking
Package Code
STA2907N
STA2907
TO-92N
Outline Dimensions
unit : mm
S
Seem
miiccoon
nd
du
uccttoorr
PIN Connections
1. Emitter
2. Base
3. Collector
0.40 Max.
1.27 Typ.
0.52 Max.
2.25 Max.
4.20~4.40
0.90 Max.
3.55 Typ
2 3
1


同様の部品番号 - STA2907N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AUK corp
STA2907AN AUK-STA2907AN Datasheet
238Kb / 4P
   PNP Silicon Transistor
More results

同様の説明 - STA2907N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
BD234 STMICROELECTRONICS-BD234 Datasheet
62Kb / 4P
   SILICON PNP TRANSISTOR
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMPS6562 HSMC-HMPS6562 Datasheet
38Kb / 4P
   PNP SILICON TRANSISTOR
logo
AUK corp
SRA2201M AUK-SRA2201M Datasheet
52Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2201SF AUK-SRA2201SF Datasheet
51Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2202UF AUK-SRA2202UF Datasheet
193Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2204S AUK-SRA2204S Datasheet
52Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206 AUK-SRA2206 Datasheet
49Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206EF AUK-SRA2206EF Datasheet
44Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206SF AUK-SRA2206SF Datasheet
44Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
STN2907 AUK-STN2907 Datasheet
226Kb / 4P
   PNP Silicon Transistor
STS8550 AUK-STS8550 Datasheet
96Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com