データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1PS79SB30 データシート(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

部品番号 1PS79SB30
部品情報  Schottky barrier diode
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

1PS79SB30 データシート(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  1PS79SB30 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 1PS79SB30 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 1PS79SB30 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 1PS79SB30 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 1PS79SB30 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 1PS79SB30 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 1PS79SB30 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 1PS79SB30 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
2001 Feb 20
4
Philips Semiconductors
Product specification
Schottky barrier diode
1PS79SB30
GRAPHICAL DATA
handbook, halfpage
1.2
0.8
0.4
0
(1)
(3)
VF (V)
IF
(mA)
103
102
10
1
10−1
MLD546
(2)
Fig.2
Forward current as a function of forward
voltage; typical values.
(1) Tamb = 125 °C.
(2) Tamb =85 °C.
(3) Tamb =25 °C.
handbook, halfpage
40
20
10
0
VR (V)
IR
(
µA)
30
103
102
10
1
10−1
MLD547
(1)
(2)
(3)
Fig.3
Reverse current as a function of reverse
voltage; typical values.
(1) Tamb = 125 °C.
(2) Tamb =85 °C.
(3) Tamb =25 °C.
handbook, halfpage
0
VR (V)
Cd
(pF)
10
20
40
20
0
16
30
12
8
4
MLD548
Fig.4
Diode capacitance as a function of reverse
voltage; typical values.
f = 1 MHz; Tamb =25 °C.


同様の部品番号 - 1PS79SB30

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
1PS79SB30 KEXIN-1PS79SB30 Datasheet
33Kb / 1P
   Schottky barrier diode
logo
NXP Semiconductors
1PS79SB30 NXP-1PS79SB30 Datasheet
103Kb / 7P
   Schottky barrier diode
2001 Feb 20
logo
Nexperia B.V. All right...
1PS79SB30 NEXPERIA-1PS79SB30 Datasheet
778Kb / 7P
   40 V, 0.2 A Schottky barrier diode
1 January 2023
1PS79SB30-Q NEXPERIA-1PS79SB30-Q Datasheet
173Kb / 7P
   40 V, 0.2 A Schottky barrier diode
11 May 2022
More results

同様の説明 - 1PS79SB30

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RB070M-30 ROHM-RB070M-30_1 Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB095B-40 ROHM-RB095B-40_09 Datasheet
451Kb / 4P
   Schottky barrier Diode
RB161L-40 ROHM-RB161L-40_2 Datasheet
161Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB205T-60 ROHM-RB205T-60_10 Datasheet
348Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB215T-60 ROHM-RB215T-60_10 Datasheet
308Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB496EA ROHM-RB496EA_1 Datasheet
195Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB521CS-30 ROHM-RB521CS-30_09 Datasheet
366Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB551V-30 ROHM-RB551V-30_1 Datasheet
132Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX101VA-30 ROHM-RSX101VA-30_1 Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301L-30 ROHM-RSX301L-30_1 Datasheet
181Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301LA-30 ROHM-RSX301LA-30_10 Datasheet
364Kb / 4P
   Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com