データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74ABT16245B データシート(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74ABT16245B
部品情報  16-bit bus transceiver 3-state
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74ABT16245B データシート(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74ABT16245B Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74ABT16245B Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74ABT16245B Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74ABT16245B Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74ABT16245B Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74ABT16245B Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74ABT16245B Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74ABT16245B Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74ABT16245B Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
74ABT16245B
74ABTH16245B
16-Bit bus transceiver (3-State)
1998 Feb 25
9
TSSOP48:
plastic thin shrink small outline package; 48 leads; body width 6.1mm
SOT362-1


同様の部品番号 - 74ABT16245B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nexperia B.V. All right...
74ABT16245B NEXPERIA-74ABT16245B Datasheet
215Kb / 12P
   16-bit bus transceiver; 3-state
Rev. 6 - 14 July 2021
logo
NXP Semiconductors
74ABT16245B(1) PHILIPS-74ABT16245B(1)_15 Datasheet
154Kb / 15P
   16-bit bus transceiver; 3-state
Rev. 4-19 August 2014
logo
Nexperia B.V. All right...
74ABT16245B-Q100 NEXPERIA-74ABT16245B-Q100 Datasheet
186Kb / 14P
   16-bit bus transceiver; 3-state
74ABT16245BDGG NEXPERIA-74ABT16245BDGG Datasheet
215Kb / 12P
   16-bit bus transceiver; 3-state
Rev. 6 - 14 July 2021
74ABT16245BDGG-Q100 NEXPERIA-74ABT16245BDGG-Q100 Datasheet
186Kb / 14P
   16-bit bus transceiver; 3-state
More results

同様の説明 - 74ABT16245B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74ABT16245B(1) PHILIPS-74ABT16245B(1)_15 Datasheet
154Kb / 15P
   16-bit bus transceiver; 3-state
Rev. 4-19 August 2014
logo
Nexperia B.V. All right...
74ABT16245B-Q100 NEXPERIA-74ABT16245B-Q100 Datasheet
186Kb / 14P
   16-bit bus transceiver; 3-state
74ABT16245B NEXPERIA-74ABT16245B Datasheet
215Kb / 12P
   16-bit bus transceiver; 3-state
Rev. 6 - 14 July 2021
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16646 PHILIPS-74ALVCH16646_15 Datasheet
96Kb / 12P
   16-bit bus transceiver/register (3-State)
1998 Sep 03
74ABT16646 PHILIPS-74ABT16646 Datasheet
94Kb / 12P
   16-bit bus transceiver/register 3-State
1998 Feb 27
74ALVCH16646 PHILIPS-74ALVCH16646 Datasheet
92Kb / 12P
   16-bit bus transceiver/register 3-State
1998 Sep 03
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16646 NEXPERIA-74ALVCH16646 Datasheet
250Kb / 17P
   16-bit bus transceiver/register; 3-state
Rev. 3 - 11 September 2018
logo
Texas Instruments
SN74LVC16245A TI-SN74LVC16245A Datasheet
473Kb / 14P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
NXP Semiconductors
74LVT16646A PHILIPS-74LVT16646A_15 Datasheet
122Kb / 21P
   3.3 V 16-bit bus transceiver; 3-state
Rev. 03-12 January 2005
logo
Texas Instruments
SN74ALVC16245 TI1-SN74ALVC16245_13 Datasheet
203Kb / 10P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com