データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS880E32BGT-150 データシート(PDF) 8 Page - GSI Technology

部品番号 GS880E32BGT-150
部品情報  512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GSI [GSI Technology]
ホームページ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS880E32BGT-150 データシート(HTML) 8 Page - GSI Technology

Back Button GS880E32BGT-150 Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS880E32BGT-150 Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS880E32BGT-150 Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS880E32BGT-150 Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS880E32BGT-150 Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS880E32BGT-150 Datasheet HTML 9Page - GSI Technology GS880E32BGT-150 Datasheet HTML 10Page - GSI Technology GS880E32BGT-150 Datasheet HTML 11Page - GSI Technology GS880E32BGT-150 Datasheet HTML 12Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 28 page
background image
GS880E18/32/36BT-333/300/250/200/150
Rev: 1.02 10/2004
8/28
© 2001, GSI Technology
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Notes:
1. All byte outputs are active in read cycles regardless of the state of Byte Write Enable inputs.
2. Byte Write Enable inputs BA, BB, BC and/or BD may be used in any combination with BW to write single or multiple bytes.
3. All byte I/Os remain High-Z during all write operations regardless of the state of Byte Write Enable inputs.
4. Bytes “C” and “D” are only available on the x32 and x36 versions.
Byte Write Truth Table
Function
GW
BW
BA
BB
BC
BD
Notes
Read
H
H
X
X
X
X
1
Read
H
L
HHHH
1
Write byte a
H
L
L
H
H
H
2, 3
Write byte b
H
L
H
L
H
H
2, 3
Write byte c
H
L
H
H
L
H
2, 3, 4
Write byte d
H
L
H
H
H
L
2, 3, 4
Write all bytes
H
LLLLL
2, 3, 4
Write all bytes
L
XXXX
X


同様の部品番号 - GS880E32BGT-150

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS880E32BGT-150IV GSI-GS880E32BGT-150IV Datasheet
916Kb / 23P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS880E32BGT-150V GSI-GS880E32BGT-150V Datasheet
916Kb / 23P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
More results

同様の説明 - GS880E32BGT-150

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS880F18BT GSI-GS880F18BT Datasheet
599Kb / 27P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS881E18T-V GSI-GS881E18T-V Datasheet
1Mb / 36P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88018AT-250 GSI-GS88018AT-250 Datasheet
756Kb / 26P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88036CGT-200 GSI-GS88036CGT-200 Datasheet
263Kb / 24P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS880E18BT-V GSI-GS880E18BT-V Datasheet
916Kb / 23P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88118BT-V GSI-GS88118BT-V Datasheet
1Mb / 36P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS881E18BT GSI-GS881E18BT Datasheet
902Kb / 40P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88118BT GSI-GS88118BT Datasheet
1Mb / 39P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88018BT GSI-GS88018BT Datasheet
602Kb / 24P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS880F18BT-V GSI-GS880F18BT-V Datasheet
844Kb / 21P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com