データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS880F32BGT-4.5 データシート(PDF) 2 Page - GSI Technology

部品番号 GS880F32BGT-4.5
部品情報  512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GSI [GSI Technology]
ホームページ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS880F32BGT-4.5 データシート(HTML) 2 Page - GSI Technology

  GS880F32BGT-4.5 Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS880F32BGT-4.5 Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS880F32BGT-4.5 Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS880F32BGT-4.5 Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS880F32BGT-4.5 Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS880F32BGT-4.5 Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS880F32BGT-4.5 Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS880F32BGT-4.5 Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS880F32BGT-4.5 Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 27 page
background image
GS880F18/32/36BT-4.5/5/5.5/6.5/7.5
Rev: 1.02 10/2004
2/27
© 2001, GSI Technology
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
GS880F18B 100-Pin TQFP Pinout (Package T)
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
VDDQ
VSS
DQB
DQB
VSS
VDDQ
DQB
DQB
VDD
NC
VSS
DQB
DQB
VDDQ
VSS
DQB
DQB
DQPB
VSS
VDDQ
VDDQ
VSS
DQA
DQA
VSS
VDDQ
DQA
DQA
VSS
NC
VDD
ZZ
DQA
DQA
VDDQ
VSS
DQA
DQA
VSS
VDDQ
512K x 18
Top View
DQPA
A
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
10099 989796959493929190898887868584838281
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
NC


同様の部品番号 - GS880F32BGT-4.5

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS880F32BGT-5.5IV GSI-GS880F32BGT-5.5IV Datasheet
844Kb / 21P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS880F32BGT-5.5V GSI-GS880F32BGT-5.5V Datasheet
844Kb / 21P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS880F32BGT-6.5IV GSI-GS880F32BGT-6.5IV Datasheet
844Kb / 21P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS880F32BGT-6.5V GSI-GS880F32BGT-6.5V Datasheet
844Kb / 21P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS880F32BGT-7.5IV GSI-GS880F32BGT-7.5IV Datasheet
844Kb / 21P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
More results

同様の説明 - GS880F32BGT-4.5

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS880E18BT GSI-GS880E18BT Datasheet
645Kb / 28P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS881E18T-V GSI-GS881E18T-V Datasheet
1Mb / 36P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88018AT-250 GSI-GS88018AT-250 Datasheet
756Kb / 26P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88036CGT-200 GSI-GS88036CGT-200 Datasheet
263Kb / 24P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS880E18BT-V GSI-GS880E18BT-V Datasheet
916Kb / 23P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88118BT-V GSI-GS88118BT-V Datasheet
1Mb / 36P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS881E18BT GSI-GS881E18BT Datasheet
902Kb / 40P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88118BT GSI-GS88118BT Datasheet
1Mb / 39P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88018BT GSI-GS88018BT Datasheet
602Kb / 24P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS880F18BT-V GSI-GS880F18BT-V Datasheet
844Kb / 21P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com