データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS8162Z18BGD-250I データシート(PDF) 3 Page - GSI Technology

部品番号 GS8162Z18BGD-250I
部品情報  18Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GSI [GSI Technology]
ホームページ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS8162Z18BGD-250I データシート(HTML) 3 Page - GSI Technology

  GS8162Z18BGD-250I Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS8162Z18BGD-250I Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS8162Z18BGD-250I Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS8162Z18BGD-250I Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS8162Z18BGD-250I Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS8162Z18BGD-250I Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS8162Z18BGD-250I Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS8162Z18BGD-250I Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS8162Z18BGD-250I Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 34 page
background image
GS8162Z18/36B(B/D)
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.04a 2/2006
3/34
© 2004, GSI Technology
165 Bump BGA—x36 Common I/O—Top View
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
NC
A
E1
BC
BB
E3
CKE
ADV
A
A
NC
A
B
NC
A
E2
BD
BA
CK
W
G
A
A
NC
B
C
DQPC
NC
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
DQPB
C
D
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
D
E
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
E
F
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
F
G
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
G
H
FT
MCH
NC
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
NC
ZQ
ZZ
H
J
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
J
K
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
K
L
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
L
M
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
M
N
DQPD
DNU
VDDQ
VSS
NC
NC
NC
VSS
VDDQ
NC
DQPA
N
P
NC
NC
A
A
TDI
A1
TDO
A
A
A
NC
P
R
LBO
NC
A
A
TMS
A0
TCK
A
A
A
A
R
11 x 15 Bump BGA—13 mm x 15 mm Body—1.0 mm Bump Pitch
(Package D)


同様の部品番号 - GS8162Z18BGD-250I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS8162Z18BGD-250V GSI-GS8162Z18BGD-250V Datasheet
1Mb / 33P
   18Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
More results

同様の説明 - GS8162Z18BGD-250I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS8162Z18BB-V GSI-GS8162Z18BB-V Datasheet
1Mb / 33P
   18Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS8162Z72C GSI-GS8162Z72C Datasheet
1Mb / 31P
   18Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS8162Z72CC-V GSI-GS8162Z72CC-V Datasheet
1Mb / 27P
   18Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS8160Z18CT GSI-GS8160Z18CT Datasheet
575Kb / 23P
   18Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS8161Z18 GSI-GS8161Z18 Datasheet
939Kb / 36P
   18Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS8160Z18BT-V GSI-GS8160Z18BT-V Datasheet
916Kb / 22P
   18Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS8160Z18T GSI-GS8160Z18T Datasheet
616Kb / 24P
   18Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS8160ZV18CT GSI-GS8160ZV18CT Datasheet
565Kb / 22P
   18Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS8161Z18BT-V GSI-GS8161Z18BT-V Datasheet
1Mb / 35P
   18Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS8161Z18B GSI-GS8161Z18B Datasheet
863Kb / 37P
   18Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com