データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS832472C-200 データシート(PDF) 11 Page - GSI Technology

部品番号 GS832472C-200
部品情報  2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
Download  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GSI [GSI Technology]
ホームページ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS832472C-200 データシート(HTML) 11 Page - GSI Technology

Back Button GS832472C-200 Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS832472C-200 Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS832472C-200 Datasheet HTML 9Page - GSI Technology GS832472C-200 Datasheet HTML 10Page - GSI Technology GS832472C-200 Datasheet HTML 11Page - GSI Technology GS832472C-200 Datasheet HTML 12Page - GSI Technology GS832472C-200 Datasheet HTML 13Page - GSI Technology GS832472C-200 Datasheet HTML 14Page - GSI Technology GS832472C-200 Datasheet HTML 15Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 46 page
background image
Rev: 1.00 10/2001
11/46
© 2001, Giga Semiconductor, Inc.
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Preliminary
GS832418(B/C)/GS832436(B/C)/GS832472(C)
GS832418/36/72 Block Diagram
A1
A0
A0
A1
D0
D1
Q1
Q0
Counter
Load
D
Q
D
Q
Register
Register
D
Q
Register
D
Q
Register
D
Q
Register
D
Q
Register
D
Q
Register
D
Q
Register
A0–An
LBO
ADV
CK
ADSC
ADSP
GW
BW
E1
FT
G
ZZ
Power Down
Control
Memory
Array
36
36
4
A
Q
D
DQx0–DQx9
36
36
Note: Only x36 version shown for simplicity.
SCD
36
36
BA
BB
BC
BD


同様の部品番号 - GS832472C-200

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS8324Z18B GSI-GS8324Z18B Datasheet
1Mb / 46P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb Sync NBT SRAMs
GS8324Z18B-133 GSI-GS8324Z18B-133 Datasheet
1Mb / 46P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb Sync NBT SRAMs
GS8324Z18B-133I GSI-GS8324Z18B-133I Datasheet
1Mb / 46P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb Sync NBT SRAMs
GS8324Z18B-150 GSI-GS8324Z18B-150 Datasheet
1Mb / 46P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb Sync NBT SRAMs
GS8324Z18B-150I GSI-GS8324Z18B-150I Datasheet
1Mb / 46P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb Sync NBT SRAMs
More results

同様の説明 - GS832472C-200

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
GS832218 ETC1-GS832218 Datasheet
1Mb / 41P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
logo
GSI Technology
GS8322V18B GSI-GS8322V18B Datasheet
1Mb / 42P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS8324Z18B GSI-GS8324Z18B Datasheet
1Mb / 46P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb Sync NBT SRAMs
GS864418 GSI-GS864418 Datasheet
850Kb / 41P
   4M x 18, 2M x 36, 1M x 72 72Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS8644V18B GSI-GS8644V18B Datasheet
1Mb / 40P
   4M x 18, 2M x 36, 1M x 72 72Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS864236GB-250I GSI-GS864236GB-250I Datasheet
574Kb / 37P
   4M x 18, 2M x 36, 1M x 72 72Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS864218B-V GSI-GS864218B-V Datasheet
1Mb / 35P
   4M x 18, 2M x 36, 1M x 72 72Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS816218 GSI-GS816218 Datasheet
618Kb / 31P
   1M x 18, 512K x 36 18Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS832118E GSI-GS832118E Datasheet
1,004Kb / 32P
   2M x 18, 1M x 32, 1M x 36 36Mb Sync Burst SRAMs
GS832018 GSI-GS832018 Datasheet
669Kb / 25P
   2M x 18, 1M x 32, 1M x 36 36Mb Sync Burst SRAMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com