データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74ABT648D データシート(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74ABT648D
部品情報  Octal transceiver/register, inverting 3-State
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74ABT648D データシート(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74ABT648D Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74ABT648D Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74ABT648D Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74ABT648D Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74ABT648D Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74ABT648D Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74ABT648D Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74ABT648D Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74ABT648D Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
74ABT648
Octal bus transceiver/register, inverting (3-State)
1998 Jun 08
11
SO24:
plastic small outline package; 24 leads; body width 7.5 mm
SOT137-1


同様の部品番号 - 74ABT648D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74ABT640 PHILIPS-74ABT640 Datasheet
104Kb / 10P
   Octal transceiver with direction pin, inverting 3-State
1998 Jan 16
74ABT640D PHILIPS-74ABT640D Datasheet
104Kb / 10P
   Octal transceiver with direction pin, inverting 3-State
1998 Jan 16
74ABT640DB PHILIPS-74ABT640DB Datasheet
104Kb / 10P
   Octal transceiver with direction pin, inverting 3-State
1998 Jan 16
74ABT640N PHILIPS-74ABT640N Datasheet
104Kb / 10P
   Octal transceiver with direction pin, inverting 3-State
1998 Jan 16
74ABT640PW PHILIPS-74ABT640PW Datasheet
104Kb / 10P
   Octal transceiver with direction pin, inverting 3-State
1998 Jan 16
More results

同様の説明 - 74ABT648D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74ABT651 PHILIPS-74ABT651 Datasheet
88Kb / 7P
   Octal transceiver/register, inverting 3-State
1995 Sep 06
74ABT652A NXP-74ABT652A Datasheet
113Kb / 19P
   Octal transceiver/register; non-inverting; 3-state
Rev. 02-12 March 2010
74ABT652A PHILIPS-74ABT652A Datasheet
120Kb / 8P
   Octal transceiver/register, non-inverting 3-State
1995 Apr 19
74F646 PHILIPS-74F646 Datasheet
121Kb / 16P
   Octal transceiver/register, non-inverting 3-State
1990 Sep 25
74HC648 PHILIPS-74HC648 Datasheet
95Kb / 12P
   Octal bus transceiver/register; 3-state; inverting
December 1990
logo
Motorola, Inc
MC74AC648 MOTOROLA-MC74AC648 Datasheet
255Kb / 9P
   OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (INVERTING)
logo
NXP Semiconductors
74LVT652 PHILIPS-74LVT652 Datasheet
110Kb / 14P
   3.3V Octal transceiver/register, non-inverting 3-State
1998 Feb 19
logo
Motorola, Inc
MC74AC652 MOTOROLA-MC74AC652 Datasheet
233Kb / 8P
   OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON-INVERTING)
MC74AC646 MOTOROLA-MC74AC646 Datasheet
258Kb / 9P
   OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON-INVERTING)
logo
ON Semiconductor
MC74AC646 ONSEMI-MC74AC646 Datasheet
82Kb / 12P
   OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON-INVERTING)
May, 2001 ??Rev. 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com