データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ZY4.3 データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 ZY4.3
部品情報  Zener Diodes
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

ZY4.3 データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  ZY4.3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix ZY4.3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix ZY4.3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix ZY4.3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix ZY4.3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix ZY4.3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix ZY4.3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
ZY1, ZY3.6 thru ZY200
Vishay Semiconductors
formerly General Semiconductor
www.vishay.com
Document Number 88418
4
02-May-02
Ratings and
Characteristic Curves (TA = 25°C unless otherwise noted)


同様の部品番号 - ZY4.3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diotec Semiconductor
ZY4.3 DIOTEC-ZY4.3 Datasheet
111Kb / 2P
   Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology)
logo
EIC discrete Semiconduc...
ZY4.3 EIC-ZY4.3 Datasheet
43Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
ZY4.3 SEMTECH_ELEC-ZY4.3 Datasheet
245Kb / 3P
   SILICON ZENER DIODES
logo
SUNMATE electronic Co.,...
ZY4.3 SUNMATE-ZY4.3 Datasheet
115Kb / 2P
   2 Watts Axial Leaded Zener Diodes
logo
Shanghai Semitech Semic...
ZY4.3 SEMITECH-ZY4.3 Datasheet
48Kb / 2P
   Low leakage current
More results

同様の説明 - ZY4.3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
   ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
46Kb / 3P
   Zener Diodes
18-Apr-02
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
   Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZY97-C3V9 VISHAY-BZY97-C3V9 Datasheet
164Kb / 5P
   Zener Diodes
29-Apr-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SMA4728 KEXIN-1SMA4728 Datasheet
1Mb / 5P
   Zener Diodes
1SMA5914 KEXIN-1SMA5914 Datasheet
1Mb / 4P
   Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com