データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SPI80N06S-08 データシート(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 SPI80N06S-08
部品情報  SIPMOS짰 Power-Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SPI80N06S-08 データシート(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  SPI80N06S-08 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
SPB80N06S-08
SPI80N06S-08, SPP80N06S-08
1 Power dissipation
2 Drain current
P tot=f(T C)
I D=f(T C); V GS≥10 V
3 Safe operating area
4 Max. transient thermal impedance
I D=f(V DS); T C=25 °C; D =0
Z thJC=f(t p)
parameter: t p
parameter: D =t p/T
10 µs
100 µs
1 ms
10 ms
DC
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
V DS [V]
limited by on-state
resistance
single pulse
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
t p [s]
0
50
100
150
200
250
300
350
0
50
100
150
200
T C [°C]
0
20
40
60
80
100
0
50
100
150
200
T C [°C]
Rev. 1.0
page 4
2004-11-30


同様の部品番号 - SPI80N06S-08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
SPI80N06S-08 INFINEON-SPI80N06S-08 Datasheet
209Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
Rev. 1.0 2005-06-28
More results

同様の説明 - SPI80N06S-08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
SPI47N10L INFINEON-SPI47N10L_02 Datasheet
114Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
2002-01-09
SPD04P10PLG INFINEON-SPD04P10PLG Datasheet
463Kb / 9P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.6 2012-09-10
BUZ110S INFINEON-BUZ110S Datasheet
139Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power Transistor
05.99
SPB08P06P INFINEON-SPB08P06P_12 Datasheet
273Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.7 2012-09-07
SPD15P10PL INFINEON-SPD15P10PL Datasheet
763Kb / 10P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.5 2012-09-03
SPD08P06PG INFINEON-SPD08P06PG_12 Datasheet
605Kb / 9P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.92 2012-09-10
SPD04P10PG INFINEON-SPD04P10PG Datasheet
479Kb / 9P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.6 2012-09-10
SPB18P06PG INFINEON-SPB18P06PG_12 Datasheet
446Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.6 2012-09-07
SPP15P10PLH INFINEON-SPP15P10PLH Datasheet
767Kb / 10P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.4 2011-09-01
BSS138NH6327 INFINEON-BSS138NH6327 Datasheet
463Kb / 9P
   SIPMOS짰 Small-Signal-Transistor
Rev. 2.86 2012-04-17
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com