データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IPQC60R040S7 データシート(PDF) 9 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 IPQC60R040S7
部品情報  600V CoolMOSª SJ S7 Power Device
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

IPQC60R040S7 データシート(HTML) 9 Page - Infineon Technologies AG

Back Button IPQC60R040S7 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG IPQC60R040S7 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG IPQC60R040S7 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG IPQC60R040S7 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG IPQC60R040S7 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG IPQC60R040S7 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG IPQC60R040S7 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG IPQC60R040S7 Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG IPQC60R040S7 Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
9
600VCoolMOSªSJS7PowerDevice
IPQC60R040S7
Rev.2.0,2022-11-23
Final Data Sheet
Diagram9:Typ.transfercharacteristics
VGS[V]
0
2
4
6
8
10
12
0
50
100
150
200
250
300
350
150 °C
25 °C
ID=f(VGS);VDS=20V;parameter:Tj
Diagram10:Typ.gatecharge
Qgate[nC]
0
30
60
90
0
2
4
6
8
10
12
120 V
300 V
VGS=f(Qgate);ID=13Apulsed;parameter:VDD
Diagram11:Forwardcharacteristicsofreversediode
VSD[V]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
10-1
100
101
102
103
125 °C
25 °C
IF=f(VSD);VGS=0V;parameter:Tj
Diagram12:Forwardcharacteristicsofreversediode
VSD[V]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
10-1
100
101
102
103
25 °C
125 °C
IF=f(VSD);VGS=12V;parameter:Tj


同様の部品番号 - IPQC60R040S7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
IPQC60R040S7A INFINEON-IPQC60R040S7A Datasheet
1Mb / 14P
   600V CoolMOSª SJ S7A Power Device
Rev. 2.0, 2022-11-23
More results

同様の説明 - IPQC60R040S7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
IPP60R065S7 INFINEON-IPP60R065S7 Datasheet
842Kb / 14P
   600V CoolMOSª SJ S7 Power Device
Rev. 2.1, 2021-08-20
IPP60R040S7 INFINEON-IPP60R040S7 Datasheet
846Kb / 14P
   600V CoolMOSª SJ S7 Power Device
Rev. 2.1, 2021-08-20
IPQC60R010S7 INFINEON-IPQC60R010S7 Datasheet
1Mb / 14P
   600V CoolMOSª SJ S7 Power Device
Rev. 2.0, 2022-11-23
IPDQ60R065S7 INFINEON-IPDQ60R065S7 Datasheet
1,023Kb / 14P
   600V CoolMOSª SJ S7 Power Device
Rev. 2.0, 2021-08-20
IPDQ60R017S7 INFINEON-IPDQ60R017S7 Datasheet
1Mb / 14P
   600V CoolMOSª SJ S7 Power Device
Rev. 2.0, 2022-11-23
IPDQ60R040S7 INFINEON-IPDQ60R040S7 Datasheet
1Mb / 14P
   600V CoolMOSª SJ S7 Power Device
Rev. 2.0, 2021-08-20
IPDQ60R022S7 INFINEON-IPDQ60R022S7 Datasheet
1Mb / 14P
   600V CoolMOSª SJ S7 Power Device
Rev. 2.0, 2021-08-20
IPQC60R017S7 INFINEON-IPQC60R017S7 Datasheet
1Mb / 14P
   600V CoolMOSª SJ S7 Power Device
Rev. 2.0, 2022-11-23
IPP60R022S7 INFINEON-IPP60R022S7 Datasheet
1Mb / 14P
   600V CoolMOSª SJ S7 Power Device
Rev. 2.1, 2021-10-25
IPDQ60R010S7A INFINEON-IPDQ60R010S7A Datasheet
1Mb / 14P
   600V CoolMOSª SJ S7A Power Device
Rev. 2.1, 2021-08-20
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com