データシートサーチシステム |
|
1N5221B データシート(PDF) 2 Page - Weitron Technology |
|
1N5221B データシート(HTML) 2 Page - Weitron Technology |
2 / 3 page 1N5221B Series WEITRON http//www.weitron.com.tw Maximum Ratings and Electrical Characteristics (TA=25°C Unless Otherwise Noted) Symbol Unit T amb≤ 75°C P V 500 mW IZ P V/VZ mA T j 200 °C T stg -65~+200 °C RθJA Electrical Characteristics Min Max Unit IF=200mA VF 1.1 - - V Parameter Symbol Parameter Power dissipation Storage temperature range Junction temperature Junction ambient K/W 300 I=9.5mm(3/8”)TL=constant Z-current Value Forward voltage Typ 2/3 18-Jul-06 |
同様の部品番号 - 1N5221B |
|
同様の説明 - 1N5221B |