データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N5232B データシート(PDF) 2 Page - Weitron Technology

部品番号 1N5232B
部品情報  Surface Mount Zener Diodes
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WEITRON [Weitron Technology]
ホームページ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

1N5232B データシート(HTML) 2 Page - Weitron Technology

  1N5232B Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology 1N5232B Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology 1N5232B Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
1N5221B Series
WEITRON
http//www.weitron.com.tw
Maximum Ratings and Electrical Characteristics (TA=25°C Unless Otherwise Noted)
Symbol
Unit
T amb≤ 75°C
P V
500
mW
IZ
P V/VZ
mA
T j
200
°C
T stg
-65~+200
°C
RθJA
Electrical Characteristics
Min
Max
Unit
IF=200mA
VF
1.1
-
-
V
Parameter
Symbol
Parameter
Power dissipation
Storage temperature range
Junction temperature
Junction ambient
K/W
300
I=9.5mm(3/8”)TL=constant
Z-current
Value
Forward voltage
Typ
2/3
18-Jul-06


同様の部品番号 - 1N5232B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
1N5232B VISHAY-1N5232B Datasheet
47Kb / 4P
   Silicon Z-Diodes
Rev. 2, 06-Aug-99
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
1N5232B SECOS-1N5232B Datasheet
122Kb / 2P
   500 mW , DO-35 Zener Diodes
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5232B EIC-1N5232B Datasheet
38Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Fairchild Semiconductor
1N5232B FAIRCHILD-1N5232B Datasheet
193Kb / 4P
   Zeners
logo
Microdiode Electronics ...
1N5232B CHENDA-1N5232B Datasheet
184Kb / 3P
   ZENER DIODES
More results

同様の説明 - 1N5232B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Comchip Technology
CZRW5221 COMCHIP-CZRW5221 Datasheet
77Kb / 4P
   Surface Mount Zener Diodes
CZRL47 COMCHIP-CZRL47 Datasheet
62Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
CZRB5926 COMCHIP-CZRB5926 Datasheet
73Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Formosa MS
MM3Z FORMOSA-MM3Z Datasheet
543Kb / 5P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
BZM55-C2V4 PANJIT-BZM55-C2V4 Datasheet
75Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
GLZ2.0 PANJIT-GLZ2.0 Datasheet
111Kb / 4P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
GLZJ2.0 PANJIT-GLZJ2.0 Datasheet
151Kb / 5P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
GMZJ2.0 PANJIT-GMZJ2.0 Datasheet
159Kb / 5P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
logo
Weitron Technology
BZT52C2V4 WEITRON-BZT52C2V4 Datasheet
106Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
ZS4728A WEITRON-ZS4728A Datasheet
337Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
ZMM55C WEITRON-ZMM55C Datasheet
332Kb / 4P
   Surface Mount Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com