データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC2712BL データシート(PDF) 2 Page - Weitron Technology

部品番号 2SC2712BL
部品情報  Silicon NPN Transistors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WEITRON [Weitron Technology]
ホームページ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

2SC2712BL データシート(HTML) 2 Page - Weitron Technology

  2SC2712BL Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology 2SC2712BL Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology 2SC2712BL Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology 2SC2712BL Datasheet HTML 4Page - Weitron Technology 2SC2712BL Datasheet HTML 5Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Transition Frequency
(IC= 1 mAdc,VCE=10 Vdc)
fT
DC Current Gain
(I = 2 mAdc,VCE= 6.0 Vdc)
Collector-Emitter Saturation Voltage
(IC= 100 mAdc, IB= 10mAdc)
VCE(sat)
-
-
0.1
-
80
-
-
700
Vdc
ON CHARACTERISTICS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25 C unless otherwise noted) (Countinued)
Characteristics
Symbol
Unit
Min
Max
2SC2712
hFE
70
MHz
CLASSIFICATION OF hFE
Rank
Range
O
GR
BL
350-700
LL
70-140
200-400
0.25
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
Output Capacitance
(V =10Vdc, I =0A, f=1MHZ)
CB
E
Cob
PF
Typ
2.0
3.5
-
Y
120-240
Marking
LO
LY
LG
C


同様の部品番号 - 2SC2712BL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SHIKUES Electronics
2SC2712BL SKTECHNOLGY-2SC2712BL Datasheet
2Mb / 4P
   Low Noise, Complementary to 2SA1162
More results

同様の説明 - 2SC2712BL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Seme LAB
2N5338X SEME-LAB-2N5338X Datasheet
15Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTORS
2N5681 SEME-LAB-2N5681 Datasheet
22Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTORS
logo
Micro Electronics
PN3641 MICRO-ELECTRONICS-PN3641 Datasheet
144Kb / 1P
   NPN SILICON TRANSISTORS
logo
STMicroelectronics
2N5681 STMICROELECTRONICS-2N5681 Datasheet
67Kb / 4P
   SILICON NPN TRANSISTORS
July 1997
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SC4278 JMNIC-2SC4278_15 Datasheet
127Kb / 1P
   Silicon NPN Transistors
logo
Central Semiconductor C...
2N4400 CENTRAL-2N4400_15 Datasheet
707Kb / 4P
   SILICON NPN TRANSISTORS
2N2895 CENTRAL-2N2895_15 Datasheet
777Kb / 3P
   SILICON NPN TRANSISTORS
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SD1026_2015 JMNIC-2SD1026_2015 Datasheet
37Kb / 1P
   Silicon NPN Transistors
logo
Central Semiconductor C...
2N3419 CENTRAL-2N3419 Datasheet
508Kb / 2P
   SILICON NPN TRANSISTORS
2N3583 CENTRAL-2N3583_15 Datasheet
344Kb / 2P
   SILICON NPN TRANSISTORS
logo
STMicroelectronics
BD135 STMICROELECTRONICS-BD135_01 Datasheet
76Kb / 4P
   NPN SILICON TRANSISTORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com