データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BC556B データシート(PDF) 2 Page - Weitron Technology

部品番号 BC556B
部品情報  PNP General Purpose Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WEITRON [Weitron Technology]
ホームページ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

BC556B データシート(HTML) 2 Page - Weitron Technology

  BC556B Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology BC556B Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology BC556B Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology BC556B Datasheet HTML 4Page - Weitron Technology BC556B Datasheet HTML 5Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25 C unless otherwise noted) (Countinued)
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
BC556
BC557
BC558
BC556
BC557
BC558
BC556
BC557
BC558
BC556, A
/B
BC557, A
/B/C
BC558, A
/B/C
BC556
BC557
BC556B/BC557B/BC558B
BC557C
/BC558C
BC558
ON CHARACTERISTICS
OFF CHARACTERISTICS
DC current gain
Collector-emitter saturation voltage
Collector Cutoff Current
Collector Cutoff Current
Emitter Cutoff Current
Base-emitter saturation voltage
Transition frequency
h
V
V
MHz
FE
VCE(sat)
VBE(sat)
fT
120
500
120
800
120
800
120
220
180
460
420
800
-
-0.3
-
-1
150
-
Characteristics
Symbol
Min
Max
Unit
(VCE=-60V, lB=0)
(VCE=-40V, lB=0)
(VCE=-25V, lB=0)
(VCE=-5V, lc=-2mA)
(lC=-100mA, lB=-5mA)
(lC=-100mA, lB=-5mA)
(VCE=-5V, lC=-10mA, f=100MHz)
(VCB=-70V, lE=0)
(VCB=-45V, lE=0)
(VCB=-25V, lE=0)
-0.1
-0.1
-0.1
mA
mA
mA
lCEO
lCBO
lEBO
(V
=-5.0 Vdc, l =0)
EB
C
BC556
A/BC557A/BC558A
2/5
26-Apr-05


同様の部品番号 - BC556B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
BC556B MOTOROLA-BC556B Datasheet
220Kb / 6P
   Amplifier Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
BC556B MCC-BC556B Datasheet
294Kb / 5P
   PNP Silicon Amplifier Transistor 625mW
logo
ON Semiconductor
BC556B ONSEMI-BC556B Datasheet
158Kb / 6P
   Amplifier Transistors(PNP Silicon)
1996
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
BC556B WINNERJOIN-BC556B Datasheet
68Kb / 1P
   TRANSISTOR (PNP)
logo
NXP Semiconductors
BC556B PHILIPS-BC556B Datasheet
47Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 Apr 15
More results

同様の説明 - BC556B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PSS9015B PHILIPS-PSS9015B Datasheet
59Kb / 7P
   PNP general purpose transistor
2004 Aug 10
BC807W PHILIPS-BC807W Datasheet
61Kb / 8P
   PNP general purpose transistor
1999 May 18
2N5087 PHILIPS-2N5087 Datasheet
49Kb / 8P
   PNP general purpose transistor
1997 Jul 02
2PB710A PHILIPS-2PB710A Datasheet
42Kb / 8P
   PNP general purpose transistor
1999 May 31
ED1602 PHILIPS-ED1602 Datasheet
42Kb / 8P
   PNP general purpose transistor
1999 Apr 27
logo
Samsung semiconductor
MMBT4125 SAMSUNG-MMBT4125 Datasheet
30Kb / 1P
   PNP (GENERAL PURPOSE TRANSISTOR)
logo
Bruckewell Technology L...
MMBTA55-A56 BWTECH-MMBTA55-A56 Datasheet
201Kb / 3P
   PNP General Purpose Transistor
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
MMBT3906T BILIN-MMBT3906T Datasheet
167Kb / 4P
   PNP General Purpose Transistor
MMBTA55 BILIN-MMBTA55_13 Datasheet
117Kb / 3P
   PNP General Purpose Transistor
MMST5401 BILIN-MMST5401_14 Datasheet
173Kb / 4P
   PNP General Purpose Transistor
2SA1774 BILIN-2SA1774 Datasheet
165Kb / 4P
   PNP General Purpose Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com