データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PZTA94 データシート(PDF) 2 Page - Weitron Technology

部品番号 PZTA94
部品情報  High-Voltage PNP Transistor Surface Mount
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WEITRON [Weitron Technology]
ホームページ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

PZTA94 データシート(HTML) 2 Page - Weitron Technology

  PZTA94 Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology PZTA94 Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology PZTA94 Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology PZTA94 Datasheet HTML 4Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
DC Current Gain
(IC= -1.0 mAdc, VCE=-10Vdc)
(IC= -10 mAdc, VCE= -10Vdc)
(IC= -50 mAdc, VCE= -10Vdc)
Collector-Emitter Saturation Voltage
(IC= -1.0 mAdc, IB= -0.1 mAdc)
Base-Emitter Saturation Voltage
(IC= -10 mAdc, IB= -1.0 mAdc)
Note: 1. Pulse Test : Pulse Width ≤ 380µs, Duty Cycle ≤ 2%.
HFE(1)
HFE(2)
HFE(3)
VCE(sat)
VBE(sat)
-
-
Vdc
Vdc
40
50
45
-
300
-
On Characteristics1
Electrical Characteristics (TA=25˚C unless otherwise noted) (Countinued)
Characteristics
Symbol
Unit
Min
Max
0.35
0.75
-
-
PZTA94
(IC= -10 mAdc, IB= -1.0 mAdc)
(IC= -50 mAdc, IB= -5.0 mAdc)
(IC= -100 mAdc, VCE= -10Vdc)
HFE(4)
40
0.50
0.75
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
2/4
23-Sep-05


同様の部品番号 - PZTA94

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
PZTA94 SECOS-PZTA94 Datasheet
973Kb / 2P
   Epitaxial Planar Transistor
logo
Unisonic Technologies
PZTA94 UTC-PZTA94 Datasheet
111Kb / 3P
   HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
PZTA94 HOTTECH-PZTA94 Datasheet
193Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
PZTA94 JIANGSU-PZTA94 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
PZTA94 MCC-PZTA94 Datasheet
518Kb / 2P
   PNP Plastic-Encapsulate Transistors
More results

同様の説明 - PZTA94

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Weitron Technology
MMBTA94 WEITRON-MMBTA94_06 Datasheet
651Kb / 4P
   High-Voltage PNP Transistor Surface Mount
logo
Diodes Incorporated
MJD350 DIODES-MJD350_15 Datasheet
106Kb / 4P
   HIGH VOLTAGE PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
logo
Weitron Technology
MMBTA94 WEITRON-MMBTA94 Datasheet
206Kb / 3P
   High-Voltage PNP Transistor Surface Mount
logo
SHIKUES Electronics
PZTA92 SKTECHNOLGY-PZTA92 Datasheet
733Kb / 4P
   High-Voltage PNP Transistor Surface Mount
logo
Weitron Technology
MMBTA92 WEITRON-MMBTA92 Datasheet
247Kb / 4P
   High-Voltage PNP Transistor Surface Mount
PZTA92 WEITRON-PZTA92 Datasheet
156Kb / 4P
   High-Voltage PNP Transistor Surface Mount
logo
Diodes Incorporated
MJD350 DIODES-MJD350 Datasheet
106Kb / 4P
   HIGH VOLTAGE PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
logo
Weitron Technology
PZTA94 WEITRON-PZTA94_08 Datasheet
295Kb / 4P
   High-Voltage PNP Transistor Surface Mount
logo
Central Semiconductor C...
CMPTA94 CENTRAL-CMPTA94_10 Datasheet
327Kb / 2P
   SURFACE MOUNT HIGH VOLTAGE PNP SILICON TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
PZTA92T1 ONSEMI-PZTA92T1 Datasheet
107Kb / 6P
   PNP SILICON HIGH VOLTAGE TRANSISTOR SURFACE MOUNT
1998 REV 3
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com