データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMBJ28CA データシート(PDF) 2 Page - Weitron Technology

部品番号 SMBJ28CA
部品情報  600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WEITRON [Weitron Technology]
ホームページ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

SMBJ28CA データシート(HTML) 2 Page - Weitron Technology

  SMBJ28CA Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology SMBJ28CA Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology SMBJ28CA Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology SMBJ28CA Datasheet HTML 4Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Unit:mm
3.30
3.94
4.06
4.80
1.96
2.21
0.15
0.31
5.00
5.59
0.10
0.20
0.76
1.52
2.00
2.62
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
SMB Outline Dimension
SMB
Dim
Min
Max
A
B
C
D
E
G
H
J
SMBJ5.0A/CA thru
SMBJ170A/CA


同様の部品番号 - SMBJ28CA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bytes
SMBJ28CA BYTES-SMBJ28CA Datasheet
338Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Guangdong Youtai Semico...
SMBJ28CA UMW-SMBJ28CA Datasheet
628Kb / 4P
   5V-188V 600W
logo
Socay Electornics Co., ...
SMBJ28CA SOCAY-SMBJ28CA Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
HuaXinAn Electronics CO...
SMBJ28CA HUAXINAN-SMBJ28CA Datasheet
450Kb / 6P
   Transient Voltage Suppressors
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMBJ28CA SECOS-SMBJ28CA Datasheet
422Kb / 4P
   600W Peak Power Surface Mount TVS
More results

同様の説明 - SMBJ28CA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Marl International Limi...
SMBJ440CA MARL-SMBJ440CA_15 Datasheet
138Kb / 6P
   600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
Comchip Technology
SMBJ440CA COMCHIP-SMBJ440CA Datasheet
138Kb / 6P
   600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
List of Unclassifed Man...
SMBJ220A ETC2-SMBJ220A Datasheet
14Mb / 6P
   600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
Weitron Technology
P6SMB WEITRON-P6SMB_07 Datasheet
1Mb / 4P
   600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
UN Semiconducctor INC
SMBJ-AT UNSEMI-SMBJ-AT Datasheet
3Mb / 7P
   600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
Revision March 1,2022
logo
Won-Top Electronics
P6SMBJ WTE-P6SMBJ Datasheet
64Kb / 5P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Shanghai Semitech Semic...
SMBJ440CA SEMITECH-SMBJ440CA Datasheet
138Kb / 6P
   600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
Weitron Technology
P6SMB WEITRON-P6SMB Datasheet
97Kb / 4P
   600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
DIYI Electronic Technol...
SMBJ5.0 DYELEC-SMBJ5.0 Datasheet
720Kb / 5P
   600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
UN Semiconducctor INC
SMBJ3V3A UNSEMI-SMBJ3V3A Datasheet
2Mb / 4P
   600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
Revision March 1,2022
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com