データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMAJ36CA データシート(PDF) 4 Page - Weitron Technology

部品番号 SMAJ36CA
部品情報  400W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WEITRON [Weitron Technology]
ホームページ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

SMAJ36CA データシート(HTML) 4 Page - Weitron Technology

  SMAJ36CA Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology SMAJ36CA Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology SMAJ36CA Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology SMAJ36CA Datasheet HTML 4Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SMAJ5.0A/CA thru
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
SMA Outline Dimension
Unit:mm
SMA
Dim
Min
Max
A
B
C
D
E
G
H
J
2.20
4.00
1.27
0.15
4.48
0.10
0.76
1.70
2.92
4.60
1.63
0.31
5.59
0.20
1.52
2.62
A
B
C
D
J
G
H
E
SMAJ170A/CA


同様の部品番号 - SMAJ36CA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bytes
SMAJ36CA BYTES-SMAJ36CA Datasheet
336Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Guangdong Youtai Semico...
SMAJ36CA UMW-SMAJ36CA Datasheet
783Kb / 4P
   5.0V-188V 400W
logo
Diodes Incorporated
SMAJ36CA DIODES-SMAJ36CA Datasheet
118Kb / 5P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Diotech Company.
SMAJ36CA DIOTECH-SMAJ36CA Datasheet
1Mb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Anova Technologies CO.,...
SMAJ36CA ANOVA-SMAJ36CA Datasheet
348Kb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
More results

同様の説明 - SMAJ36CA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
UN Semiconducctor INC
SMAJ-AT UNSEMI-SMAJ-AT Datasheet
3Mb / 7P
   400W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
Revision March 1,2022
logo
Won-Top Electronics
P4SMAJ WTE-P4SMAJ Datasheet
65Kb / 5P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
UN Semiconducctor INC
SMAJ3V3A UNSEMI-SMAJ3V3A Datasheet
2Mb / 4P
   400W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
Revision March 1,2022
logo
E-CMOS Corporation
SMAXX E-CMOS-SMAXX Datasheet
224Kb / 5P
   400W Surface Mount Transient Voltage Suppressors- 5.0V- 440V
logo
UN Semiconducctor INC
4.0SMF3.3A UNSEMI-4.0SMF3.3A Datasheet
2Mb / 4P
   3.3A 400W Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
Revision March 1,2022
logo
Zibo Seno Electronic En...
P4KE ZSELEC-P4KE Datasheet
261Kb / 4P
   400W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
HuaXinAn Electronics CO...
P4SMA6.8CA HUAXINAN-P4SMA6.8CA Datasheet
447Kb / 5P
   400W Transient Voltage Suppressors
P4SMFT3.3CA HUAXINAN-P4SMFT3.3CA Datasheet
424Kb / 5P
   400W Transient Voltage Suppressors
SMAJ5.0CA HUAXINAN-SMAJ5.0CA Datasheet
469Kb / 6P
   400W Transient Voltage Suppressors
P4KE6.8CA HUAXINAN-P4KE6.8CA Datasheet
428Kb / 5P
   400W Transient Voltage Suppressors
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com