データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STD100N03LT4 データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

部品番号 STD100N03LT4
部品情報  N-CHANNEL 30V - 0.0045??- 80A - DPAK - IPAK Planar STripFET??MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD100N03LT4 データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STD100N03LT4 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD100N03LT4 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD100N03LT4 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD100N03LT4 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD100N03LT4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD100N03LT4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD100N03LT4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD100N03LT4 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD100N03LT4 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
STD100N03L - STD100N03L-1
2 Electrical characteristics
7/14
The previous curve gives the single pulse safe operating area for unclamped inductive loads,
under the following conditions:
PD(AVE) =0.5*(1.3*BVDSS *IAV )
EAS(AR) =PD(AVE) *tAV
Where:
IAV is the Allowable Current in Avalanche
PD(AVE) is the Average Power Dissipation in Avalanche (Single Pulse)
tAV is the Time in Avalanche
Figure 13. Allowable Iav vs. Time in Avalanche


同様の部品番号 - STD100N03LT4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD100N03L-1 VBSEMI-STD100N03L-1 Datasheet
1Mb / 7P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - STD100N03LT4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STU100N3LF3 STMICROELECTRONICS-STU100N3LF3 Datasheet
434Kb / 15P
   N-channel 30V - 0.0045OHM - 80A - DPAK - IPAK Planar STripFET TM II Power MOSFET
STD90N03L STMICROELECTRONICS-STD90N03L Datasheet
314Kb / 16P
   N-channel 30V - 0.005廓 - 80A - DPAK/IPAK STripFET??III Power MOSFET
STD17NF03L STMICROELECTRONICS-STD17NF03L Datasheet
264Kb / 9P
   N-CHANNEL 30V - 0.038ohm - 17A - DPAK/IPAK STripFET??POWER MOSFET
STD17NE03L STMICROELECTRONICS-STD17NE03L Datasheet
92Kb / 9P
   N - CHANNEL 30V - 0.034ohm - 17A - DPAK/IPAK STripFET POWER MOSFET
STD95N4F3 STMICROELECTRONICS-STD95N4F3_07 Datasheet
465Kb / 14P
   N-channel 40V - 5.4m廓 - 80A - DPAK - TO-220 - IPAK STripFET??Power MOSFET
STD95N4F3 STMICROELECTRONICS-STD95N4F3 Datasheet
336Kb / 14P
   N-channel 40V - 5.4mOHM - 80A - DPAK - TO-220 - IPAK STripFET TM Power MOSFET
STD35NF3LL STMICROELECTRONICS-STD35NF3LL Datasheet
468Kb / 10P
   N-CHANNEL 30V - 0.014 ohm - 35A IPAK/DPAK STripFET??II POWER MOSFET
STD30NF03L STMICROELECTRONICS-STD30NF03L_07 Datasheet
330Kb / 14P
   N-channel 30V - 0.020ohm - 30A - DPAK/IPAK STripFET TM II Power MOSFET
STD90N4F3 STMICROELECTRONICS-STD90N4F3 Datasheet
343Kb / 14P
   N-channel 40V - 5.4m廓 - 80A - DPAK - TO-220 - IPAK STripFET??Power MOSFET
STD60NH03L STMICROELECTRONICS-STD60NH03L_06 Datasheet
503Kb / 16P
   N-channel 30V - 0.0075ohm - 60A - DPAK/IPAK STripFET TM III Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com