データシートサーチシステム |
|
74HC00BQ データシート(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors |
|
74HC00BQ データシート(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors |
4 / 5 page 2003 Jun 30 4 Philips Semiconductors Product specification Quad 2-input NAND gate 74HC00; 74HCT00 Fig.2 Pin configuration DHVQFN14. handbook, halfpage 114 1A VCC 7 2 3 4 5 6 1B 1Y 2A 2B 2Y 13 12 11 10 9 4B 4A 4Y 3B 3A 8 GND 3Y MNA950 GND(1) Top view (1) The die substrate is attached to this pad using conductive die attach material. It can not be used as a supply pin or input. handbook, halfpage MNA211 A B Y Fig.3 Logic diagram (one gate). handbook, halfpage MNA212 1Y 1A 3 1B 1 2 2Y 2A 6 2B 4 5 3Y 3A 8 3B 9 10 4Y 4A 11 4B 12 13 Fig.4 Function diagram. handbook, halfpage MNA246 3 & & & & 2 1 6 5 4 8 10 9 11 13 12 Fig.5 IEC logic symbol. |
同様の部品番号 - 74HC00BQ |
|
同様の説明 - 74HC00BQ |