データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74HC280D データシート(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74HC280D
部品情報  9-bit odd/even parity generator/checker
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HC280D データシート(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  74HC280D Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74HC280D Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HC280D Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HC280D Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HC280D Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC280D Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC280D Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
December 1990
5
Philips Semiconductors
Product specification
9-bit odd/even parity generator/checker
74HC/HCT280
DC CHARACTERISTICS FOR 74HC
For the DC characteristics see
“74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications”.
Out put capability: standard
ICC category: MSI
AC CHARACTERISTICS FOR 74HC
GND = 0 V; tr =tf = 6 ns; CL = 50 pF
SYMBOL
PARAMETER
Tamb (°C)
UNIT
TEST CONDITIONS
74HC
VCC
(V)
WAVEFORMS
+25
−40 to +85
−40 to +125
min.
typ.
max.
min.
max.
min.
max.
tPHL/ tPLH
propagation delay
In to ∑E
55
20
16
200
40
34
250
50
43
300
60
51
ns
2.0
4.5
6.0
Fig.6
tPHL/ tPLH
propagation delay
In to ∑O
63
23
18
200
40
34
250
50
43
300
60
51
ns
2.0
4.5
6.0
Fig.6
tTHL/ tTLH
output transition time
19
7
6
75
15
13
95
19
16
110
22
19
ns
2.0
4.5
6.0
Fig.6


同様の部品番号 - 74HC280D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC280D NEXPERIA-74HC280D Datasheet
245Kb / 13P
   9-bit odd/even parity generator/checker
Rev. 4 - 16 August 2021
More results

同様の説明 - 74HC280D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
CD54AC280 TI-CD54AC280 Datasheet
260Kb / 2P
[Old version datasheet]   9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker
logo
National Semiconductor ...
MM74HC280 NSC-MM74HC280 Datasheet
120Kb / 4P
   9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC280 RENESAS-HD74HC280 Datasheet
75Kb / 6P
   9-bit Odd/Even Parity Generator/Checker
HD74LS280 RENESAS-HD74LS280 Datasheet
174Kb / 6P
   9-bit Odd / Even Parity Generator / Checker
logo
NXP Semiconductors
74F280B PHILIPS-74F280B Datasheet
106Kb / 8P
   9-bit odd/even parity generator/checker
1996 Mar 12
logo
Texas Instruments
CD74AC280 TI-CD74AC280 Datasheet
28Kb / 5P
[Old version datasheet]   9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC280 HITACHI-HD74HC280 Datasheet
39Kb / 7P
   9-bit Odd/Even Parity Generator/Checker
logo
Texas Instruments
CD54AC280 TI-CD54AC280_07 Datasheet
404Kb / 12P
[Old version datasheet]   9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC280P TOSHIBA-TC74HC280P Datasheet
143Kb / 5P
   9-BIT ODD/EVEN PARITY GENERATOR/CHECKER
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT280 NEXPERIA-74HCT280 Datasheet
245Kb / 13P
   9-bit odd/even parity generator/checker
Rev. 4 - 16 August 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com