データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74HCT40105PW データシート(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74HCT40105PW
部品情報  4-bit x 16-word FIFO register
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HCT40105PW データシート(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HCT40105PW Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HCT40105PW Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HCT40105PW Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HCT40105PW Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HCT40105PW Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HCT40105PW Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HCT40105PW Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74HCT40105PW Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74HCT40105PW Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 25 page
background image
1998 Jan 23
10
Philips Semiconductors
Product specification
4-bit x 16-word FIFO register
74HC/HCT40105
tW
SI pulse width
HIGH or LOW
16
6
20
24
ns
4.5
Fig.6
tW
SO pulse width
HIGH or LOW
16
7
20
24
ns
4.5
Fig.9
tW
DIR pulse width
HIGH or LOW
6
20
34
5
43
5
51
ns
4.5
Fig.7
tW
DOR pulse width
HIGH or LOW
6
19
34
5
43
5
51
ns
4.5
Fig.9
tW
MR pulse width
HIGH
16
7
20
24
ns
4.5
Fig.8
trem
removal time
MR to SI
15
7
19
22
ns
4.5
Fig.15
tsu
set-up time
Dn to SI
−5
−14
−4
−4
ns
4.5
Fig.13
th
hold time
Dn to SI
27
16
34
41
ns
4.5
Fig.13
fmax
maximum pulse frequency
SI, SO using flags or
burst mode
28
12
10
MHz
4.5
Fig.6, 9, 11 and
12
fmax
maximum pulse frequency
SI, SO cascaded
28
12
10
MHz
4.5
Figs 6 and 9
SYMBOL PARAMETER
Tamb (°C)
UNIT
TEST CONDITIONS
74HCT
VCC
(V)
WAVEFORMS
+25
−40 to +85 −40 to +125
min. typ.
max.
min.
max.
min.
max.


同様の部品番号 - 74HCT40105PW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74HCT40102 PHILIPS-74HCT40102 Datasheet
85Kb / 11P
   8-bit synchronous BCD down counter
December 1990
74HCT40103 PHILIPS-74HCT40103 Datasheet
136Kb / 17P
   8-bit synchronous binary down counter
1998 Jul 08
logo
Integrated Circuit Syst...
74HCT40103 ICST-74HCT40103 Datasheet
136Kb / 17P
   8-bit synchronous binary down counter
logo
NXP Semiconductors
74HCT40103D PHILIPS-74HCT40103D Datasheet
136Kb / 17P
   8-bit synchronous binary down counter
1998 Jul 08
logo
Integrated Circuit Syst...
74HCT40103D ICST-74HCT40103D Datasheet
136Kb / 17P
   8-bit synchronous binary down counter
More results

同様の説明 - 74HCT40105PW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC40105AP TOSHIBA-TC74HC40105AP Datasheet
467Kb / 11P
   4 Bit 횞 16 Word FIFO Register
logo
Texas Instruments
CD54HC40105 TI-CD54HC40105_07 Datasheet
461Kb / 21P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic 4-Bit x 16-Word FIFO Register
CD54HC40105 TI-CD54HC40105_08 Datasheet
602Kb / 22P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic 4-Bit x 16-Word FIFO Register
CD54HC40105 TI-CD54HC40105 Datasheet
318Kb / 19P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic 4-Bit x 16-Word FIFO Register
CD74HC40105 TI-CD74HC40105 Datasheet
82Kb / 14P
[Old version datasheet]   High Speed CMOS Logic 4-Bit x 16-Word FIFO Register
logo
NXP Semiconductors
74HC7403 PHILIPS-74HC7403 Datasheet
163Kb / 28P
   4-Bit x 64-word FIFO register; 3-state
September 1993
74HC7403-Q100 NXP-74HC7403-Q100 Datasheet
299Kb / 32P
   4-bit x 64-word FIFO register; 3-state
Rev. 1-21 September 2012
74HC7404 PHILIPS-74HC7404 Datasheet
131Kb / 28P
   5-Bit x 64-word FIFO register; 3-state
September 1993
logo
OKI electronic componet...
MS81V10160 OKI-MS81V10160 Datasheet
266Kb / 18P
   (664,320-word x 16-bit) FIFO memory
logo
NXP Semiconductors
74HC7030 PHILIPS-74HC7030 Datasheet
172Kb / 22P
   9-bit x 64-word FIFO register; 3-state
December 1990
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com