データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74HC4051D データシート(PDF) 14 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74HC4051D
部品情報  8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HC4051D データシート(HTML) 14 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC4051D Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC4051D Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HC4051D Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HC4051D Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HC4051D Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74HC4051D Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74HC4051D Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74HC4051D Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors 74HC4051D Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 16 page
background image
December 1990
14
Philips Semiconductors
Product specification
8-channel analog multiplexer/demultiplexer
74HC/HCT4051
AC WAVEFORMS
Fig.17 Waveforms showing the input (Vis) to output (Vos) propagation delays.
(1) HC : VM = 50%; VI = GND to VCC.
HCT: VM = 1.3 V; VI = GND to 3 V.
Fig.18 Waveforms showing the turn-ON and turn-OFF times.


同様の部品番号 - 74HC4051D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74HC4051D NXP-74HC4051D Datasheet
220Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 6-13 December 2011
74HC4051D NXP-74HC4051D Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
74HC4051D PHILIPS-74HC4051D Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
logo
Toshiba Semiconductor
74HC4051D TOSHIBA-74HC4051D Datasheet
282Kb / 15P
   CMOS Digital Integrated Circuits Silicon Monolithic
2020-12-03 Rev.5.0
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC4051D NEXPERIA-74HC4051D Datasheet
399Kb / 28P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 11 - 5 December 2022
More results

同様の説明 - 74HC4051D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MZ4051FK TOSHIBA-TC7MZ4051FK_07 Datasheet
236Kb / 11P
   8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
Texas Instruments
SN74LV4051A-EP TI1-SN74LV4051A-EP Datasheet
490Kb / 13P
[Old version datasheet]    8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
NXP Semiconductors
74HCT4051PW-118 PHILIPS-74HCT4051PW-118 Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
74HC_HCT4051 PHILIPS-74HC_HCT4051_15 Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
logo
Unisonic Technologies
U74HC4051 UTC-U74HC4051_18 Datasheet
256Kb / 9P
   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
U74LVX4051 UTC-U74LVX4051_16 Datasheet
229Kb / 10P
   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
Texas Instruments
SN74LV4051A-Q1 TI-SN74LV4051A-Q1 Datasheet
325Kb / 14P
[Old version datasheet]   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
NXP Semiconductors
HEF4051BT PHILIPS-HEF4051BT Datasheet
174Kb / 23P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 10-17 November 2011
logo
Unisonic Technologies
U74HC4051 UTC-U74HC4051 Datasheet
259Kb / 9P
   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER / DEMULTIPLEXER
U74LVX4051 UTC-U74LVX4051 Datasheet
241Kb / 11P
   8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74HC4051D-T NXP-74HC4051D-T Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com