データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TSB43AA82AIPGE データシート(PDF) 7 Page - Texas Instruments

部品番号 TSB43AA82AIPGE
部品情報  1394 Integrated PHY and Link-Layer Controller for SBP-2 Products and DPP Products
Download  147 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TSB43AA82AIPGE データシート(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button TSB43AA82AIPGE Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TSB43AA82AIPGE Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TSB43AA82AIPGE Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TSB43AA82AIPGE Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TSB43AA82AIPGE Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TSB43AA82AIPGE Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TSB43AA82AIPGE Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TSB43AA82AIPGE Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TSB43AA82AIPGE Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 147 page
background image
vii
9.6
Endianness
9−16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.7
Clearing the DMA Interface Data
9−17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.8
Resetting the DMA Interface
9−17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.9
Suspending the BDIO Output
9−17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Host Interface
10−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1
Parallel Mode Specification
10−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2
Multiplex Mode Specification
10−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
PHY
11−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.1
Description
11−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2
PHY Internal Registers
11−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.3
Power-Class Programming
11−7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 Application Information
12−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1
PHY Port Cable Connection
12−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2
Crystal Selection
12−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3
Bus Reset
12−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.4
Low-Power Mode
12−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5
Power Down and Initialization
12−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.6
Power-Supply Sequence
12−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Packet Processing With CSR Addressing
13−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.1
Ack and Response Packet for Request Packet—CFR ErrResp and
StErPkt at 08h
13−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.1.1
RAM ROM
13−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.1.2
ARF ROM
13−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.1.3
Outside of Configuration ROM
13−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.1.4
Other
13−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 Electrical Characteristics
14−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.1
Absolute Maximum Ratings Over Free-Air Temperature Range
14−1
. . . .
14.2
Recommended Operating Conditions
14−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.3
Electrical Characteristics Over Recommended Ranges of
Operating Conditions
14−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.3.1
Device
14−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.3.2
Driver
14−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.3.3
Receiver
14−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.4
Switching Characteristics
14−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Mechanical Data
15−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


同様の部品番号 - TSB43AA82AIPGE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TSB43AA82AI TI1-TSB43AA82AI Datasheet
74Kb / 7P
[Old version datasheet]   (iSphynx II) 1394 Integrated PHY and Link-Layer Controller for SBP-2 Products and DPP Products
More results

同様の説明 - TSB43AA82AIPGE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TSB43AA82A TI1-TSB43AA82A_14 Datasheet
74Kb / 7P
[Old version datasheet]   (iSphynx II) 1394 Integrated PHY and Link-Layer Controller for SBP-2 Products and DPP Products
TSB43AA82 TI-TSB43AA82 Datasheet
770Kb / 146P
[Old version datasheet]   1394 INTEGRATED PHY AND LINK LAYER CONTROLLER
logo
NXP Semiconductors
SAA7356HL PHILIPS-SAA7356HL Datasheet
157Kb / 36P
   1394 SBP-2 link layer controller
2000 Nov 17
logo
Texas Instruments
TSB43AA82GGW TI1-TSB43AA82GGW Datasheet
108Kb / 5P
[Old version datasheet]   (iShynx II) 1394 Integrated PHY and Link-Layer Controller
TSB42AA9 TI-TSB42AA9 Datasheet
268Kb / 45P
[Old version datasheet]   STORAGELYNX 1394 LINK-LAYER CONTROLLER FOR ATA/ATAPI STORAGE PRODUCTS
TSB42AA9A TI1-TSB42AA9A_14 Datasheet
88Kb / 7P
[Old version datasheet]   StorageLynx 1394 Link-Layer Controller for ATA/ATAPI Storage Products
TSB42AA9A TI-TSB42AA9A Datasheet
268Kb / 45P
[Old version datasheet]   StorageLynx 1394 Link-Layer Controller for ATA/ATAPI Storage Products
logo
Sony Corporation
CXD3220R SONY-CXD3220R Datasheet
655Kb / 65P
   IEEE1394 Link/Transaction Layer Controller LSI for SBP-2
logo
Texas Instruments
TSB12LV21B-EP TI1-TSB12LV21B-EP Datasheet
82Kb / 6P
[Old version datasheet]   (PCILynx-2) IEEE 1394 LINK LAYER CONTROLLER
TSB12LV21B TI1-TSB12LV21B_14 Datasheet
76Kb / 7P
[Old version datasheet]   (PCILynx-2) IEEE 1394 LINK LAYER CONTROLLER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com