データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

4N25-X006 データシート(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

部品番号 4N25-X006
部品情報  Optocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

4N25-X006 データシート(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

  4N25-X006 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 4N25-X006 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 4N25-X006 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 4N25-X006 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 4N25-X006 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 4N25-X006 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix 4N25-X006 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix 4N25-X006 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix 4N25-X006 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
4N25/ 4N26/ 4N27/ 4N28
Document Number 83725
Rev. 1.4, 26-Jan-05
Vishay Semiconductors
www.vishay.com
7
Package Dimensions in Inches (mm)
For 4N25/26/27..... see DIL300-6 Package dimension in the Package Section.
For 4N28 and for products with an option designator (e.g. 4N25-X001 or 4N26-X007)..... see DIP-6 Package dimensions in the Package
Section.
DIL300-6 Package Dimensions
DIP-6 Package Dimensions
14770
i178004
.010 (.25)
typ.
.114 (2.90)
.130 (3.0)
.130 (3.30)
.150 (3.81)
.031 (0.80) min.
.300 (7.62)
typ.
.031 (0.80)
.035 (0.90)
.100 (2.54) typ.
.039
(1.00)
Min.
.018 (0.45)
.022 (0.55)
.048 (0.45)
.022 (0.55)
.248 (6.30)
.256 (6.50)
.335 (8.50)
.343 (8.70)
pin one ID
6
5
4
1
2
3
18°
3°–9°
.300–.347
(7.62–8.81)
typ.
ISO Method A


同様の部品番号 - 4N25-X006

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
4N25-X006 VISHAY-4N25-X006 Datasheet
152Kb / 7P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - 4N25-X006

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
IL1 VISHAY-IL1 Datasheet
136Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
Rev. 1.5, 08-May-08
SFH601 VISHAY-SFH601_15 Datasheet
171Kb / 10P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
Rev. 1.6, 23-Jul-15
IL2 VISHAY-IL2_V02 Datasheet
136Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
01-Jan-2023
H11A1 VISHAY-H11A1 Datasheet
144Kb / 8P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
Rev. 1.7, 23-Jul-15
CNY17G VISHAY-CNY17G Datasheet
132Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output,with Base Connection
Rev. 1.4, 08-May-08
CNY17 VISHAY-CNY17_V02 Datasheet
209Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
01-Jan-2023
CNY17 VISHAY-CNY17_V01 Datasheet
209Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
01-Jan-2022
SFH601 VISHAY-SFH601 Datasheet
2Mb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
Rev. 1.4, 26-Oct-04
SFH600 VISHAY-SFH600 Datasheet
137Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
Rev. 1.5, 10-Jan-08
CNY17 VISHAY-CNY17 Datasheet
192Kb / 10P
   Optocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
Rev. 1.5, 26-Oct-04
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com