データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74LVT125D データシート(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74LVT125D
部品情報  3.3V Quad buffer 3-State
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVT125D データシート(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVT125D Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74LVT125D Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74LVT125D Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74LVT125D Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LVT125D Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVT125D Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVT125D Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVT125D Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVT125D Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
9397 750 14703
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2005. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 05 — 10 February 2005
10 of 15
Philips Semiconductors
74LVT125
3.3 V quad buffer; 3-state
Fig 10. Package outline SSOP14 (SOT337-1)
UNIT
A1
A2
A3
bp
cD (1)
E (1)
eHE
LLp
QZ
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.21
0.05
1.80
1.65
0.25
0.38
0.25
0.20
0.09
6.4
6.0
5.4
5.2
0.65
1.25
0.2
7.9
7.6
1.03
0.63
0.9
0.7
1.4
0.9
8
0
o
o
0.13
0.1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
SOT337-1
99-12-27
03-02-19
(1)
w M
bp
D
HE
E
Z
e
c
v M A
X
A
y
1
7
14
8
θ
A
A1
A2
L p
Q
detail X
L
(A )
3
MO-150
pin 1 index
0
2.5
5 mm
scale
SSOP14: plastic shrink small outline package; 14 leads; body width 5.3 mm
SOT337-1
A
max.
2


同様の部品番号 - 74LVT125D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVT125D PHILIPS-74LVT125D Datasheet
93Kb / 15P
   3.3 V quad buffer; 3-state
Rev. 05-10 February 2005
74LVT125D NXP-74LVT125D Datasheet
106Kb / 16P
   3.3 V quad buffer 3-state
Rev. 06-6 March 2006
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT125D NEXPERIA-74LVT125D Datasheet
243Kb / 13P
   3.3 V quad buffer; 3-state
Rev. 8 - 18 August 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVT125D-T NXP-74LVT125D-T Datasheet
106Kb / 16P
   3.3 V quad buffer 3-state
Rev. 06-6 March 2006
74LVT125DB PHILIPS-74LVT125DB Datasheet
93Kb / 15P
   3.3 V quad buffer; 3-state
Rev. 05-10 February 2005
More results

同様の説明 - 74LVT125D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVT126 PHILIPS-74LVT126 Datasheet
86Kb / 10P
   3.3V Quad buffer 3-State
1998 Feb 19
logo
Nexperia B.V. All right...
74ABT126 NEXPERIA-74ABT126 Datasheet
219Kb / 11P
   Quad buffer; 3-state
Rev. 6 - 8 October 2020
logo
NXP Semiconductors
74ABT125 PHILIPS-74ABT125 Datasheet
93Kb / 10P
   Quad buffer 3-State
1998 Jan 16
74ABT126 PHILIPS-74ABT126_15 Datasheet
91Kb / 15P
   Quad buffer; 3-state
Rev. 04-17 February 2005
logo
Fairchild Semiconductor
74F125SCX FAIRCHILD-74F125SCX Datasheet
79Kb / 5P
   Quad Buffer (3-STATE)
logo
NXP Semiconductors
74ABT126D-602 PHILIPS-74ABT126D-602 Datasheet
91Kb / 15P
   Quad buffer; 3-state
Rev. 04-17 February 2005
logo
Nexperia B.V. All right...
74ABT125 NEXPERIA-74ABT125 Datasheet
245Kb / 12P
   Quad buffer; 3-state
Rev. 9 - 13 March 2023
logo
NXP Semiconductors
74ABT125 NXP-74ABT125 Datasheet
162Kb / 15P
   Quad buffer; 3-state
Rev. 04-27 April 2010
logo
Fairchild Semiconductor
74F125 FAIRCHILD-74F125 Datasheet
66Kb / 5P
   Quad Buffer (3-STATE)
DM74LS126A FAIRCHILD-DM74LS126A Datasheet
48Kb / 4P
   Quad 3-STATE Buffer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com