データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74LVT16501A データシート(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74LVT16501A
部品情報  3.3V LVT 18-bit universal bus transceiver 3-State
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVT16501A データシート(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVT16501A Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVT16501A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVT16501A Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVT16501A Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVT16501A Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVT16501A Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVT16501A Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVT16501A Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74LVT16501A Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
74LVT16501A
3.3V LVT18-bit universal bus transceiver (3-State)
1998 Feb 19
11
SSOP56:
plastic shrink small outline package; 56 leads; body width 7.5 mm
SOT371-1


同様の部品番号 - 74LVT16501A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVT16501A PHILIPS-74LVT16501A Datasheet
114Kb / 19P
   3.3 V LVT 18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 04-19 May 2006
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT16501A NEXPERIA-74LVT16501A Datasheet
229Kb / 20P
   3.3 V LVT 18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 04 - 19 May 2006
logo
NXP Semiconductors
74LVT16501ADGG PHILIPS-74LVT16501ADGG Datasheet
114Kb / 19P
   3.3 V LVT 18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 04-19 May 2006
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT16501ADGG NEXPERIA-74LVT16501ADGG Datasheet
229Kb / 20P
   3.3 V LVT 18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 04 - 19 May 2006
logo
NXP Semiconductors
74LVT16501ADL PHILIPS-74LVT16501ADL Datasheet
114Kb / 19P
   3.3 V LVT 18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 04-19 May 2006
More results

同様の説明 - 74LVT16501A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVT16501A PHILIPS-74LVT16501A_06 Datasheet
114Kb / 19P
   3.3 V LVT 18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 04-19 May 2006
74LVT16501A PHILIPS-74LVT16501A_15 Datasheet
114Kb / 19P
   3.3 V LVT 18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 04-19 May 2006
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT16501A NEXPERIA-74LVT16501A Datasheet
229Kb / 20P
   3.3 V LVT 18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 04 - 19 May 2006
logo
NXP Semiconductors
74LVT16500A PHILIPS-74LVT16500A Datasheet
81Kb / 14P
   3.3V 18-bit universal bus transceiver 3-State
1998 Feb 19
74ALVT16501 PHILIPS-74ALVT16501 Datasheet
102Kb / 16P
   2.5V/3.3V 18-bit universal bus transceiver 3-State
1998 Feb 13
74ALVT16600 PHILIPS-74ALVT16600 Datasheet
97Kb / 14P
   2.5V/3.3V 18-bit universal bus transceiver 3-State
1998 Feb 13
74ALVCH16601 PHILIPS-74ALVCH16601 Datasheet
86Kb / 12P
   18-bit universal bus transceiver 3-State
1998 Sep 24
74ALVT16601 PHILIPS-74ALVT16601 Datasheet
96Kb / 14P
   18-bit universal bus transceiver 3-State
1998 Feb 13
74ALVCH16600 PHILIPS-74ALVCH16600_15 Datasheet
93Kb / 14P
   18-bit universal bus transceiver (3-State)
1998 Sep 24
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16501 NEXPERIA-74ALVCH16501 Datasheet
253Kb / 15P
   18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 7 - 24 November 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com