データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLHW5400 データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 TLHW5400
部品情報  White LED in 5mm (T1 3/4) Waterclear Package
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TLHW5400 データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  TLHW5400 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TLHW5400 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TLHW5400 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TLHW5400 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TLHW5400 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
TLHW5400
Vishay Semiconductors
3 (5)
Rev. A4, 05-Apr-01
www.vishay.com
Document Number 83149
0.01
0.10
1.00
10.00
1
10
100
IF – Forward Current ( mA )
16194
Figure 3. Relative Luminous Intensity vs. Forward Current
1
10
100
2
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
VF – Forward Voltage ( V )
16195
Figure 4. Forward Current vs. Forward Voltage
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
400 450 500 550 600 650 700 750 800
l – Wavelength ( nm )
16196
Figure 5. Relative Luminous Intensity vs. Wavelength
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0
102030 405060 708090 100
Tamb – Ambient Temperature ( °C )
16197
IF = 10 mA
Figure 6. Rel. Luminous Intensity vs. Ambient Temperature
0.315
0.320
0.325
0.330
0.335
0.340
0.345
0
1020304050
60
IF – Forward Current (mA)
16198
X
Y
Figure 7. Chromaticity Coordinate Shift vs.
Forward Current
3.45
3.50
3.55
3.60
3.65
3.70
3.75
3.80
3.85
3.90
3.95
0
102030 405060 708090 100
Tamb Temperature ( °C )
16199
Figure 8. Forward Voltage vs. Ambient Temperature


同様の部品番号 - TLHW5400

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
TLHW5100 VISHAY-TLHW5100 Datasheet
175Kb / 5P
   White LED in 5mm (T 1 3/4) Waterclear Package
Rev. 1.5, 31-Aug-04
More results

同様の説明 - TLHW5400

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
TLHW5100 VISHAY-TLHW5100 Datasheet
175Kb / 5P
   White LED in 5mm (T 1 3/4) Waterclear Package
Rev. 1.5, 31-Aug-04
logo
P-tec Corporation
PL16B-WCW15Z P-TEC-PL16B-WCW15Z Datasheet
30Kb / 1P
   5MM (T1 3/4) Ultra Bright White LED
PL16C-WCW15Z P-TEC-PL16C-WCW15Z Datasheet
30Kb / 1P
   5MM (T1 3/4) Ultra Bright White LED
PL16D-WCR23 P-TEC-PL16D-WCR23 Datasheet
73Kb / 1P
   5MM (T1 3/4) LED
PL15-CDG13 P-TEC-PL15-CDG13 Datasheet
35Kb / 1P
   5MM (T1 3/4) LED
PL15-CDY01 P-TEC-PL15-CDY01 Datasheet
30Kb / 1P
   5MM (T1 3/4) LED
PL15-CDR12 P-TEC-PL15-CDR12 Datasheet
30Kb / 1P
   5MM (T1 3/4) LED
PL15-CDR21 P-TEC-PL15-CDR21 Datasheet
30Kb / 1P
   5MM (T1 3/4) LED
PL15-CDR24 P-TEC-PL15-CDR24 Datasheet
30Kb / 1P
   5MM (T1 3/4) LED
PL15-CDY01(1) P-TEC-PL15-CDY01(1) Datasheet
30Kb / 1P
   5MM (T1 3/4) LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com