データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74LVT534 データシート(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74LVT534
部品情報  3.3V Octal D-type flip-flop; inverting 3-State
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVT534 データシート(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVT534 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74LVT534 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LVT534 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVT534 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVT534 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVT534 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVT534 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVT534 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVT534 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
74LVT534
3.3V Octal D-type flip-flop; inverting (3-State)
1998 Feb 19
9
SSOP20:
plastic shrink small outline package; 20 leads; body width 5.3 mm
SOT339-1


同様の部品番号 - 74LVT534

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVT543 PHILIPS-74LVT543 Datasheet
103Kb / 12P
   3.3V Octal latched transceiver with dual enable 3-State
1998 Feb 19
74LVT543D PHILIPS-74LVT543D Datasheet
103Kb / 12P
   3.3V Octal latched transceiver with dual enable 3-State
1998 Feb 19
74LVT543DB PHILIPS-74LVT543DB Datasheet
103Kb / 12P
   3.3V Octal latched transceiver with dual enable 3-State
1998 Feb 19
74LVT543PW PHILIPS-74LVT543PW Datasheet
103Kb / 12P
   3.3V Octal latched transceiver with dual enable 3-State
1998 Feb 19
74LVT543PWDH PHILIPS-74LVT543PWDH Datasheet
103Kb / 12P
   3.3V Octal latched transceiver with dual enable 3-State
1998 Feb 19
More results

同様の説明 - 74LVT534

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74ABT534A PHILIPS-74ABT534A Datasheet
111Kb / 12P
   Octal D-type flip-flop, inverting 3-State
1997 Feb 03
logo
International Rectifier
74ABT534A IRF-74ABT534A Datasheet
128Kb / 12P
   Octal D-type flip-flop, inverting (3-State)
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74HC534A KODENSHI-KK74HC534A Datasheet
250Kb / 6P
   Octal 3-State Inverting D Flip-Flop
logo
Motorola, Inc
MC74HC564A MOTOROLA-MC74HC564A Datasheet
188Kb / 8P
   Octal 3-State Inverting D Flip-Flop
logo
System Logic Semiconduc...
HC534 SLS-HC534 Datasheet
53Kb / 5P
   Octal 3-State Inverting D Flip-Flop
logo
NXP Semiconductors
74LVT574 PHILIPS-74LVT574 Datasheet
98Kb / 12P
   3.3V Octal D-type flip-flop 3-State
1998 Feb 19
logo
ON Semiconductor
MC74HC374A ONSEMI-MC74HC374A Datasheet
196Kb / 8P
   Octal 3-State Non-Inverting D Flip-Flop
March, 2000 ??Rev. 8
MC74HC374A ONSEMI-MC74HC374A_14 Datasheet
122Kb / 7P
   Octal 3-State Non-Inverting D Flip-Flop
August, 2014 ??Rev. 14
logo
Motorola, Inc
MC54-74HC374A MOTOROLA-MC54-74HC374A Datasheet
253Kb / 8P
   Octal 3-State Non-Inverting D Flip-Flop
logo
ON Semiconductor
MC74HC374A ONSEMI-MC74HC374A_11 Datasheet
149Kb / 9P
   Octal 3-State Non-Inverting D Flip-Flop
May, 2011 ??Rev. 12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com