データシートサーチシステム |
|
MC74ACT374 データシート(PDF) 6 Page - Motorola, Inc |
|
MC74ACT374 データシート(HTML) 6 Page - Motorola, Inc |
6 / 7 page MC74AC374 MC74ACT374 5-6 FACT DATA AC OPERATING REQUIREMENTS Symbol Parameter VCC* (V) 74ACT 74ACT Unit Fig. No. Symbol Parameter VCC* (V) TA = +25°C CL = 50 pF TA = –40°C to +85 °C CL = 50 pF Unit Fig. No. Typ Guaranteed Minimum ts Setup Time, HIGH or LOW Dn to CP 5.0 1.0 5.0 5.5 ns 3-9 ts Dn to CP 5.0 1.0 5.0 5.5 ns 3-9 th Hold Time, HIGH or LOW Dn to CP 5.0 0 1.5 1.5 ns 3-9 th Dn to CP 5.0 0 1.5 1.5 ns 3-9 tw CP Pulse Width HIGH or LOW 5.0 2.5 5.0 5.0 ns 3-6 tw HIGH or LOW 5.0 2.5 5.0 5.0 ns 3-6 * Voltage Range 5.0 V is 5.0 V ±0.5 V. CAPACITANCE Symbol Parameter Value Typ Unit Test Conditions CIN Input Capacitance 4.5 pF VCC = 5.0 V CPD Power Dissipation Capacitance 80 pF VCC = 5.0 V |
同様の部品番号 - MC74ACT374 |
|
同様の説明 - MC74ACT374 |