データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC74AC533N データシート(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

部品番号 MC74AC533N
部品情報  OCTAL TRANSPARENT LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74AC533N データシート(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

  MC74AC533N Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74AC533N Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74AC533N Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74AC533N Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74AC533N Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74AC533N Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74AC533N Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
MC74AC533 MC74ACT533
5-6
FACT DATA
AC OPERATING REQUIREMENTS
Symbol
Parameter
VCC*
(V)
74ACT
74ACT
Unit
Fig.
No.
Symbol
Parameter
VCC*
(V)
TA = +25°C
CL = 50 pF
TA = –40°C
to +85
°C
CL = 50 pF
Unit
Fig.
No.
Typ
Guaranteed Minimum
ts
Setup Time, HIGH or LOW
Dn to LE
5.0
3.0
4.0
ns
3-9
ts
Dn to LE
5.0
3.0
4.0
ns
3-9
th
Hold Time, HIGH or LOW
Dn to LE
5.0
2.0
2.5
ns
3-9
th
Dn to LE
5.0
2.0
2.5
ns
3-9
tw
LE Pulse Width, HIGH
5.0
5.0
6.0
ns
3-6
tw
LE Pulse Width, HIGH
5.0
5.0
6.0
ns
3-6
* Voltage Range 5.0 V is 5.0 V
±0.5 V.
CAPACITANCE
Symbol
Parameter
Value
Typ
Unit
Test Conditions
CIN
Input Capacitance
4.5
pF
VCC = 5.0 V
CPD
Power Dissipation Capacitance
40
pF
VCC = 5.0 V


同様の部品番号 - MC74AC533N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC74AC534 MOTOROLA-MC74AC534 Datasheet
214Kb / 7P
   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS
MC74AC534DW MOTOROLA-MC74AC534DW Datasheet
214Kb / 7P
   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS
MC74AC534N MOTOROLA-MC74AC534N Datasheet
214Kb / 7P
   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

同様の説明 - MC74AC533N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC5474F373 MOTOROLA-MC5474F373 Datasheet
79Kb / 3P
   OCTAL TRANSPARENT LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74ACT533 FAIRCHILD-74ACT533 Datasheet
92Kb / 7P
   Octal Transparent Latch with 3-STATE Outputs
logo
List of Unclassifed Man...
T74LS373 ETC-T74LS373 Datasheet
236Kb / 5P
   OCTAL TRANSPARENT LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74ABT373 FAIRCHILD-74ABT373_07 Datasheet
308Kb / 13P
   Octal Transparent Latch with 3-STATE Outputs
logo
Nexperia B.V. All right...
HEF40373B NEXPERIA-HEF40373B Datasheet
212Kb / 15P
   Octal transparent latch with 3-state outputs
Rev. 4 - 29 June 2018
logo
Fairchild Semiconductor
74AC373 FAIRCHILD-74AC373 Datasheet
122Kb / 10P
   Octal Transparent Latch with 3-STATE Outputs
74ACT373SJX FAIRCHILD-74ACT373SJX Datasheet
466Kb / 14P
   Octal Transparent Latch with 3-STATE Outputs
74F533 FAIRCHILD-74F533 Datasheet
80Kb / 7P
   Octal Transparent Latch with 3-STATE Outputs
logo
NXP Semiconductors
HEF40373B_CNV PHILIPS-HEF40373B_CNV_15 Datasheet
90Kb / 7P
   Octal transparent latch with 3-state outputs
January 1995
logo
Motorola, Inc
MC74AC373 MOTOROLA-MC74AC373 Datasheet
212Kb / 8P
   OCTAL TRANSPARENT LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com