データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74LVT646PW データシート(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74LVT646PW
部品情報  3.3V Octal bus transceiver/register 3-State
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVT646PW データシート(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  74LVT646PW Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74LVT646PW Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74LVT646PW Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74LVT646PW Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74LVT646PW Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LVT646PW Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVT646PW Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVT646PW Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVT646PW Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
74LVT646
3.3V Octal bus transceiver/register (3-State)
1998 Feb 19
3
LOGIC SYMBOL
45
67
89
10 11
3
23
DIR
CPBA
22
SBA
21
OE
CPAB
1
SAB
2
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
20 19 18 17 16 15 14 13
SV00046
LOGIC SYMBOL (IEEE/IEC)
6D
7
17
54D
5
1
≥1
∇1
4
19
18
17
16
15
14
13
21
3
23
22
1
2
20
≥1
2
G3
3EN1 [BA]
3EN2 [AB]
C4
G5
C6
G7
SV00047
11
10
9
8
7
6
5
LOGIC DIAGRAM
1D
C1
Q
5
DETAIL A X 7
OE
21
20
B0
1D
C1
Q
4
A0
1of 8 Channels
DIR
CPBA
SBA
CPAB
SAB
3
23
22
1
2
6
7
8
9
10
11
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
19
18
17
16
15
14
13
SV00048


同様の部品番号 - 74LVT646PW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVT640 PHILIPS-74LVT640 Datasheet
94Kb / 10P
   3.3V Octal transceiver with direction pin; inverting 3-State
1998 Feb 19
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT640 NEXPERIA-74LVT640 Datasheet
233Kb / 12P
   3.3 V Octal transceiver with direction pin; inverting; 3-state
Rev. 4 - 23 February 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVT640D PHILIPS-74LVT640D Datasheet
94Kb / 10P
   3.3V Octal transceiver with direction pin; inverting 3-State
1998 Feb 19
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT640D NEXPERIA-74LVT640D Datasheet
233Kb / 12P
   3.3 V Octal transceiver with direction pin; inverting; 3-state
Rev. 4 - 23 February 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVT640DB PHILIPS-74LVT640DB Datasheet
94Kb / 10P
   3.3V Octal transceiver with direction pin; inverting 3-State
1998 Feb 19
More results

同様の説明 - 74LVT646PW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC646AP TOSHIBA-TC74HC646AP Datasheet
307Kb / 7P
   OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER(3-STATE)
TC74HCT646AP TOSHIBA-TC74HCT646AP Datasheet
277Kb / 6P
   OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER(3-STATE)
TC74HCT652AP TOSHIBA-TC74HCT652AP Datasheet
279Kb / 6P
   OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER(3-STATE)
logo
NXP Semiconductors
74ABT646A NXP-74ABT646A Datasheet
112Kb / 19P
   Octal bus transceiver/register; 3-state
Rev. 03-15 March 2010
74HC652 PHILIPS-74HC652 Datasheet
104Kb / 10P
   Octal bus transceiver/register; 3-state
September 1993
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC652AP TOSHIBA-TC74HC652AP Datasheet
311Kb / 7P
   OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER(3-STATE)
logo
STMicroelectronics
M74HCT651 STMICROELECTRONICS-M74HCT651 Datasheet
199Kb / 12P
   HCT651 OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER 3-STATE, INV. HCT652 OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER 3-STATE
M74HC651 STMICROELECTRONICS-M74HC651 Datasheet
202Kb / 12P
   HC652 OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER 3-STATE HC651 OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER 3-STATE, INV.
logo
NXP Semiconductors
74ABT646A PHILIPS-74ABT646A Datasheet
117Kb / 14P
   Octal bus transceiver/register 3-State
1998 Feb 17
74LVC646A PHILIPS-74LVC646A Datasheet
138Kb / 16P
   Octal bus transceiver/register 3-State
1998 Jul 29
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com