データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD7680 データシート(PDF) 10 Page - Analog Devices

部品番号 AD7680
部品情報  16-Bit, /-0.65 LSB INL, 500 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/QFN
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7680 データシート(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD7680 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7680 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7680 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7680 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7680 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7680 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7680 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7680 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD7680 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
AD7693
Preliminary Technical Data
Rev. PrB | Page 10 of 24
Figure 13. SNR, SINAD, and ENOB vs. Reference Voltage
Figure 16. THD, SFDR vs. Reference Voltage
Figure 14. SNR vs. Temperature
Figure 17. THD vs. Temperature
Figure 15. SINAD vs. Frequency
Figure 18. THD vs. Frequency


同様の部品番号 - AD7680

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD7680 AD-AD7680 Datasheet
200Kb / 11P
   3mW, 100kSPS,16-Bit ADC in 6 Lead SOT-23
REV. PrE 11/02
AD7680 AD-AD7680 Datasheet
1Mb / 29P
   Dual Differential 16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC 12.0 mW in QSOP
REV. A
AD7680 AD-AD7680 Datasheet
480Kb / 20P
   3mW, 100kSPS, 14-Bit ADC in 6-Lead SOT-23
REV. 0
AD7680 AD-AD7680 Datasheet
348Kb / 25P
   3 mW, 100 kSPS, 16-Bit ADC in 6-Lead SOT-23
AD7680 AD-AD7680 Datasheet
469Kb / 24P
   16-Bit Lower Power
REV. B
More results

同様の説明 - AD7680

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD7688BRMRL7 AD-AD7688BRMRL7 Datasheet
437Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/QFN
Rev. A
AD7688BRMZ AD-AD7688BRMZ Datasheet
437Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR??Differential ADC in MSOP/QFN
REV. A
AD7687BRMZ AD-AD7687BRMZ Datasheet
469Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR??Differential ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7688 AD-AD7688 Datasheet
562Kb / 29P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/LFCSP
AD7691 AD-AD7691 Datasheet
898Kb / 28P
   18-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/QFN
REV. 0
AD7687 AD-AD7687 Datasheet
616Kb / 27P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP
AD7686BRM AD-AD7686BRM Datasheet
611Kb / 28P
   16-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7686CRMZ AD-AD7686CRMZ Datasheet
611Kb / 28P
   16-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7693BRMZ AD-AD7693BRMZ Datasheet
624Kb / 24P
   16-Bit, 짹0.5 LSB, 500 kSPS PulSAR짰 Differential ADC in MSOP/QFN
REV. A
AD7690BRMZ AD-AD7690BRMZ Datasheet
620Kb / 24P
   18-Bit, 1.5 LSB INL, 400 kSPS PulSAR짰 Differential ADC in MSOP/QFN
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com