データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

743C043150XP データシート(PDF) 4 Page - CTS Corporation

部品番号 743C043150XP
部品情報  Chip Resistor Arrays
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CTS [CTS Corporation]
ホームページ  http://www.ctscorp.com
Logo CTS - CTS Corporation

743C043150XP データシート(HTML) 4 Page - CTS Corporation

  743C043150XP Datasheet HTML 1Page - CTS Corporation 743C043150XP Datasheet HTML 2Page - CTS Corporation 743C043150XP Datasheet HTML 3Page - CTS Corporation 743C043150XP Datasheet HTML 4Page - CTS Corporation 743C043150XP Datasheet HTML 5Page - CTS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Recommended
tter
Land Pa
ns
E
nm
erformance Spec
DIM
N
/in
ENSIO S mm
SERIES
A
B
C
D
1.00
0.65
0.33
0.50
741X043
0.039
0.026
0.013
0.020
1.00
0.50
0.30
0.50
741X083
0.039
0.020
0.012
0.020
1.00
0.50
0.28
0.50
A
B
C
D
741C083
0.039
0.020
0.011
0.020
1.60
0.50
0.30
0.80
741X163
0.063
0.020
0.012
0.031
1.60
0.80
0.50
0.90
742
0.063
0.032
0.020
0.035
2.00
1.27
0.80
1.00
743
0.079
0.050
0.031
0.051
3.20
1.27
0.80
1.00
744
0.126
0.050
0.031
0.039
3.20
1.27
0.90
1.30
745
0.126
0.050
0.035
0.039
1.65
0.64
0.35
0.80
746
0.065
0.025
0.014
0.032
nviro
ental P
ifications
Max. Delta R
Test
741
742-746
Test Description
Thermal Cycle
1.00%
1.00%
5 Cycles -55°C to +125°C
Short Time Overload
2.50%
1.00%
2½ X
onds
R
c
ated Working Voltage for 5 Se
Moisture Resistance
5.00%
2.00%
240 Hours 1
, 90% R.H.
0% rated load, -10°C to +65°C
Hig
1.00%
1.00%
h Te
posure
mperature Ex
1000 Hours, no load, +125°C
Load Life
5.00%
2.00%
1000 Hours @ 70°C, rated load
Resistance to Solder Heat
2.50%
1.00%
10 Seconds @ 260°C solder
Resistance to Solvents
ol, Freon TMC
Isopropyl alcoh
Solderability
RMA Flux, 230°C, 5 Seconds dip, 95% coverage
Page 4 of 5
May 2006
CTS Electronic Components
www.ctscorp.com


同様の部品番号 - 743C043150XP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
CTS Corporation
743C043151FP CTS-743C043151FP Datasheet
156Kb / 5P
   Chip Resistor Arrays
743C043151GP CTS-743C043151GP Datasheet
156Kb / 5P
   Chip Resistor Arrays
743C043151JP CTS-743C043151JP Datasheet
156Kb / 5P
   Chip Resistor Arrays
743C043151XP CTS-743C043151XP Datasheet
156Kb / 5P
   Chip Resistor Arrays
More results

同様の説明 - 743C043150XP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
CTS Corporation
740X043 CTS-740X043 Datasheet
156Kb / 5P
   Chip Resistor Arrays
744C083821JP CTS-744C083821JP Datasheet
182Kb / 4P
   Chip Resistor Arrays
746X101103J CTS-746X101103J Datasheet
182Kb / 4P
   Chip Resistor Arrays
logo
AVX Corporation
CRB3A4E472JT AVX-CRB3A4E472JT Datasheet
107Kb / 6P
   Chip Resistor Arrays
logo
Welwyn Components Limit...
WNCR WELWYN-WNCR Datasheet
144Kb / 2P
   Chip Resistor Arrays
logo
TT Electronics.
BCN TTELEC-BCN Datasheet
598Kb / 9P
   Chip Resistor Arrays
logo
Bourns Electronic Solut...
CAT16-182J4LF BOURNS-CAT16-182J4LF Datasheet
535Kb / 3P
   Chip Resistor Arrays
logo
CTS Corporation
008-0335-0 CTS-008-0335-0 Datasheet
182Kb / 4P
   Chip Resistor Arrays
logo
Bourns Electronic Solut...
CAT16 BOURNS-CAT16 Datasheet
320Kb / 4P
   Chip Resistor Arrays
logo
CTS Corporation
742C083102JP CTS-742C083102JP Datasheet
185Kb / 4P
   Chip Resistor Arrays
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com