データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM4L-0309D-N データシート(PDF) 2 Page - AIMTEC

部品番号 AM4L-0309D-N
部品情報  0.25 watt dc-dc converters
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AIMTEC [AIMTEC]
ホームページ  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM4L-0309D-N データシート(HTML) 2 Page - AIMTEC

  AM4L-0309D-N Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM4L-0309D-N Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM4L-0309D-N Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM4L-0309D-N Datasheet HTML 4Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
TO ORDER CALL 1-888-9-AIMTEC
AM1/4L-N Series
MODELS
Single Output
@ 1000VDC
@ 3000VDC
Input Voltage Output Voltage
Max. Output Current
3.3V±10%
5V±10%
12V±10%
24V±10%
AM1/4L-0303S-N
AM1/4L-0305S-N
AM1/4L-0309S-N
AM1/4L-0312S-N
AM1/4L-0315S-N
AM1/4L-0324S-N
AM1/4L-0503S-N
AM1/4L-0505S-N
AM1/4L-0509S-N
AM1/4L-0512S-N
AM1/4L-0515S-N
AM1/4L-0524S-N
AM1/4L-1203S-N
AM1/4L-1205S-N
AM1/4L-1209S-N
AM1/4L-1212S-N
AM1/4L-1215S-N
AM1/4L-1224S-N
AM1/4L-2403S-N
AM1/4L-2405S-N
AM1/4L-2409S-N
AM1/4L-2412S-N
AM1/4L-2415S-N
AM1/4L-2424S-N
3.3VDC
5VDC
9VDC
12VDC
15VDC
24VDC
3.3VDC
5VDC
9VDC
12VDC
15VDC
24VDC
3.3VDC
5VDC
9VDC
12VDC
15VDC
24VDC
3.3VDC
5VDC
9VDC
12VDC
15VDC
24VDC
75mA
50mA
27mA
20mA
16mA
10mA
75mA
50mA
27mA
20mA
16mA
10mA
75mA
50mA
27mA
20mA
16mA
10mA
75mA
50mA
27mA
20mA
16mA
10mA
Continued on next page
AM1/4L-0303SH30-N
AM1/4L-0305SH30-N
AM1/4L-0309SH30-N
AM1/4L-0312SH30-N
AM1/4L-0315SH30-N
AM1/4L-0324SH30-N
AM1/4L-0503SH30-N
AM1/4L-0505SH30-N
AM1/4L-0509SH30-N
AM1/4L-0512SH30-N
AM1/4L-0515SH30-N
AM1/4L-0524SH30-N
AM1/4L-1203SH30-N
AM1/4L-1205SH30-N
AM1/4L-1209SH30-N
AM1/4L-1212SH30-N
AM1/4L-1215SH30-N
AM1/4L-1224SH30-N
AM1/4L-2403SH30-N
AM1/4L-2405SH30-N
AM1/4L-2409SH30-N
AM1/4L-2412SH30-N
AM1/4L-2415SH30-N
AM1/4L-2424SH30-N
OUTLINE DIMENSIONS & PIN CONNECTIONS - SINGLE @ 1000VDC
Pin
Single Output
1
-V Input
2
+V Input
3
N.C.
4
-V Output
5
+V Output
6
N.C.
7
N.C.
8
N.C.


同様の部品番号 - AM4L-0309D-N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Altech corporation
AM4 ALTECH-AM4 Datasheet
325Kb / 1P
   30 mm Non-Illuminated Mushroom Momentary Metal Operator AMx
AM4 ALTECH-AM4 Datasheet
329Kb / 1P
   30 mm Non-Illuminated Mushroom Momentary Metal Operator AMx
logo
Allied Components Inter...
AM40 ALLIED-AM40 Datasheet
261Kb / 1P
   Axial Molded Inductors
logo
Tyco Electronics
AM40-0023 MACOM-AM40-0023 Datasheet
207Kb / 2P
   Ultra Low Noise pHEMT Dual Channel Amplifier, 1.710-1.910 GHz
AM40-0023 MACOM-AM40-0023 Datasheet
139Kb / 2P
   Ultra Low Noise pHEMT Dual Channel Amplifier, 1.710-1.910 GHz
More results

同様の説明 - AM4L-0309D-N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tumbler Technologies + ...
TS1-1S0505NH TRUMPOWER-TS1-1S0505NH Datasheet
16Kb / 1P
   DC/DC CONVERTERS 3KV Isolation, 0.25 to 1 Watt
TSC-1S053.3NH TRUMPOWER-TSC-1S053.3NH Datasheet
15Kb / 1P
   DC/DC CONVERTERS 3KV Isolation, 0.25 to 1 Watt
logo
AIMTEC
AM1_4S-Z AIMTEC-AM1_4S-Z_13 Datasheet
230Kb / 3P
   0.25 Watt | DC-DC Converter
logo
Make-Ps
PME-S-Z MAKE-PS-PME-S-Z Datasheet
533Kb / 3P
   0.25 Watt | DC-DC Converter
logo
AIMTEC
AM1_4S-Z AIMTEC-AM1_4S-Z Datasheet
224Kb / 3P
   0.25 Watt | DC-DC Converter
AM1_4LS-NZ AIMTEC-AM1_4LS-NZ Datasheet
240Kb / 4P
   0.25 Watt | DC-DC Converter
logo
Tumbler Technologies + ...
TS1-1S0505N TRUMPOWER-TS1-1S0505N Datasheet
16Kb / 1P
   DC/DC CONVERTERS 4-pin SIP, 0.25 to 1 Watt
TSC-3QS0505N TRUMPOWER-TSC-3QS0505N Datasheet
16Kb / 1P
   DC/DC CONVERTERS 7-pin SIP, 0.25 to 1 Watt
logo
Power-One
IMS7 POWER-ONE-IMS7 Datasheet
135Kb / 4P
   7 Watt DC-DC Converters
IMX15 POWER-ONE-IMX15 Datasheet
61Kb / 4P
   15 Watt DC-DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com